データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMBT4403 データシート(PDF) 9 Page - Formosa MS

部品番号 FMBT4403
部品情報  SMD PNP Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT4403 データシート(HTML) 9 Page - Formosa MS

Back Button FMBT4403_17 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS FMBT4403_17 Datasheet HTML 10Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Page 9
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Formosa MS
FMBT4403
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
Reel packing
SOT-23
3,000
4.0
30,000
183*183*123
178
382*262*387
240,000
11.6
PACKAGE
REEL SIZE
REEL
COMPONENT
SPACING
BOX
INNER
BOX
REEL
DIA,
CARTON
SIZE
CARTON
APPROX.
GROSS WEIGHT
(kg)
(pcs)
(m/m)
(m/m)
(m/m)
(pcs)
(m/m)
(pcs)
7"
Profile Feature
Soldering Condition
Average ramp-up rate(TL to TP)
<3
/sec
Preheat
o
-Temperature Min(Tsmin)
150 C
o
-Temperature Max(Tsmax)
200 C
-Time(min to max)(ts)
60~120sec
Tsmax to TL
o
-Ramp-upRate
<3 C/sec
Time maintained above:
o
-Temperature(TL)
217 C
-Time(tL)
60~260sec
o
o
Peak Temperature(TP)
255 C-0/+5 C
o
Time within 5 C of actual Peak
Temperature(tP)
o
Ramp-down Rate
<6 C/sec
o
Time 25 C to Peak Temperature
<6minutes
oC
3.Reflow soldering
10~30sec
1.Storage environment: Temperature=5
~40
Humidity=55%±25%
2.Reflow soldering of surface-mount devices
o
o
C
C
Suggested thermal profiles for soldering processes
Critical Zone
TL to TP
TL
Tsmax
Tsmin
Ramp-up
Tp
tS
Preheat
o
t25 C to Peak
Time
25
TL
TP
Ramp-down
DS-231118
2008/02/10
2010/03/10
B
10
SMD PNP Transistor


同様の部品番号 - FMBT4403_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT4403 FORMOSA-FMBT4403 Datasheet
233Kb / 10P
   600mA Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
First Components Intern...
FMBT4403 FCI-FMBT4403 Datasheet
73Kb / 2P
   PNP Switching Transistor Collector - Emitter Voltage VCEO 40
More results

同様の説明 - FMBT4403_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_17 Datasheet
435Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
FMBT2907AW FORMOSA-FMBT2907AW Datasheet
71Kb / 9P
   PNP SMD Transistor
FMBT3906W FORMOSA-FMBT3906W Datasheet
135Kb / 10P
   SMD PNP Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA92 TAITRON-MMBTA92 Datasheet
162Kb / 3P
   SMD High Voltage Transistor (PNP)
BC856A TAITRON-BC856A Datasheet
165Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT2907A TAITRON-MMBT2907A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
MMBT3906 TAITRON-MMBT3906 Datasheet
234Kb / 4P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Formosa MS
FMBT3946DW FORMOSA-FMBT3946DW Datasheet
1Mb / 14P
   Dual NPN PNP SMD Transistor
logo
TAITRON Components Inco...
MMBTA55 TAITRON-MMBTA55 Datasheet
202Kb / 3P
   SMD General Purpose Transistor (PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com