データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAN4311772052452K データシート(PDF) 5 Page - YAGEO Corporation

部品番号 CAN4311772052452K
部品情報  HIGH FREQUENCY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YAGEO [YAGEO Corporation]
ホームページ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CAN4311772052452K データシート(HTML) 5 Page - YAGEO Corporation

  CAN4311772052452K Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation CAN4311772052452K Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation CAN4311772052452K Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CAN4311772052452K Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CAN4311772052452K Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CAN4311772052452K Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
www.yageo.com
Dec. 3, 2012 V0
High Frequency
5
5
Product specification
SMD Type Antenna
7020 Series
YNH00122
2.0 2.1
3.0
f (GHz)
Return loss
(dB)
−50
−30
−10
10
30
50
2.2 2.3
2.5
2.7
2.4
2.6
2.8 2.9
2
3
1
Fig. 5 Return loss measurement
Gain (dBi)
5.00
0.00
− 5.00 −
− 10.00 −
− 15.00 −
− 20.00 −
− 25.00 −
− 30.00 −
− 35.00 −
Y
X
Z
Z axle
X axle
Y axle
YNH00123
Fig. 6 Radiation pattern measurements
Frequency= 2.45 GHz
Max gain = 2.62 dBi, at (90,120)
MEG (mean effective gain)= -2.28 dBi
Directivity (dB) = 3.67
Efficiency = -1.05 dB, 78.49%
ELECTRICAL PERFORMERS
Evaluation board and XYZ direction
Maker data
2.27GHz, -10dB
2.45GHz, -28.3dB
2.69GHz, -10dB


同様の部品番号 - CAN4311772052452K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
YAGEO Corporation
CAN4313129200431B YAGEO-CAN4313129200431B Datasheet
122Kb / 10P
   433MHz Ceramic Chip Antenna
More results

同様の説明 - CAN4311772052452K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bel Fuse Inc.
S553-6500-F4 BEL-S553-6500-F4 Datasheet
203Kb / 4P
   HIGH FREQUENCY MAGNETICS HIGH FREQUENCY MAGNETICS
logo
YAGEO Corporation
431115300245 YAGEO-431115300245 Datasheet
183Kb / 13P
   HIGH FREQUENCY
logo
Silicon Laboratories
SI5344H-42H SILABS-SI5344H-42H Datasheet
1Mb / 56P
   HIGH-FREQUENCY,
logo
Connor-Winfield Corpora...
AV51-50 CONNOR-WINFIELD-AV51-50 Datasheet
60Kb / 2P
   HIGH FREQUENCY
AV61-100 CONNOR-WINFIELD-AV61-100 Datasheet
87Kb / 2P
   HIGH FREQUENCY
logo
Sanyo Semicon Device
2SK2171 SANYO-2SK2171 Datasheet
114Kb / 5P
   High-Frequency, High-Frequency Amp Analog Switch Applications
logo
IRC - a TT electronics ...
PFC-W0603HF-04-50R0-K IRCTT-PFC-W0603HF-04-50R0-K Datasheet
433Kb / 4P
   Mil-Screened High Frequency Mil-Screened High Frequency
logo
Fairchild Semiconductor
KSC815 FAIRCHILD-KSC815 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Frequency Amplifier & High Frequency Oscillator
logo
Texas Instruments
VFC110 TI1-VFC110 Datasheet
200Kb / 12P
[Old version datasheet]   High-Frequency VOLTAGE-TO-FREQUENCY CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
KSC945CGTA FAIRCHILD-KSC945CGTA Datasheet
48Kb / 4P
   Audio Frequency Amplifier & High Frequency OSC.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com