データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BYM36D データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BYM36D
部品情報  Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYM36D データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYM36D Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYM36D Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYM36D Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYM36D Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYM36D Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
VISHAY
BYM36
Document Number 86012
Rev. 1.6, 12-Aug-04
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Figure 3. Max. Average Forward Current vs. Ambient Temperature
Figure 4. Max. Reverse Current vs. Junction Temperature
Figure 5. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
0
0
1
2
3
4
Tamb – Ambient Temperature ( °C)
95 9707
40
80
120
160
200
RthJA =25K/W
RthJA =70K/W
VR =VRRM
Half Sinewave
BYM36D, BYM36E
0
40
80
120
160
0.1
1
10
100
1000
200
95 9704
VR =VRRM
Tj - Junction T emperature (°C)
01
2
3
0.001
0.01
0.1
1
10
100
4
95 9708
VF – Forward Voltage(V)
BYM36A, BYM36B, BYM36C
Tj =25° C
Tj = 175°C
Figure 6. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
Figure 7. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
01
2
3
0.001
0.01
0.1
1
10
100
4
95 9709
VF – Forward Voltage(V)
BYM36D, BYM36E
Tj =25°C
Tj =175°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.1
1
10
100
VR – Reverse Voltage(V)
16302
f =1 MHz


同様の部品番号 - BYM36D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BYM36D PHILIPS-BYM36D Datasheet
78Kb / 14P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYM36D BILIN-BYM36D Datasheet
67Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYM36D VISHAY-BYM36D Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYM36D LUGUANG-BYM36D Datasheet
172Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
BYM36D DSK-BYM36D Datasheet
286Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

同様の説明 - BYM36D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BYW72 VISHAY-BYW72_10 Datasheet
106Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYM36A VISHAY-BYM36A Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYV37 VISHAY-BYV37_10 Datasheet
378Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 31-Mar-10
BYV16-TAP VISHAY-BYV16-TAP Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BY203-20S-TR VISHAY-BY203-20S-TR Datasheet
128Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BYV38-TAP VISHAY-BYV38-TAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY268 NJSEMI-BY268 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BY203-20STAP VISHAY-BY203-20STAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BY268 VISHAY-BY268_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV12 VISHAY-BYV12_10 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com