データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N3904 データシート(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2N3904
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2N3904 データシート(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2N3904 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N3904 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N3904 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N3904 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N3904 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N3904 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2N3904
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
60
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
40
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
6.0
V
Collector Current - Continuous
IC
200
mA
Collector Power Dissipation
PC
625
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector to Base Breakdown
Voltage
VCBO
IC=10μA
IE=0
60
V
Collector to Emitter Breakdown
Voltage
VCEO
IC=1.0mA
IB=0
40
V
Emitter to Base Breakdown Voltage
VEBO
IE=10μA
IC=0
6.0
V
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=50V
IE=0
0.05
μA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=5.0V
IC=0
0.05
μA
DC Current Gain
hFE(1)
VCE=1.0V
IC=10mA
100
300
hFE(2)
VCE=1.0V
IC=100mA
30
Collector to Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat) IC=50mA
IB=5.0mA
0.3
V
Base to Emitter Saturation Voltage
VBE(sat) IC=50mA
IB=5.0mA
0.95
V
Current Gain Bandwidth Product
fT
IC=10mA
VCE=20V
f=100MHz
300
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=5.0V
IE=0
f=1.0MHz
4.0
pF
Turn On Time
Ton
VCC=3.0V
VBE=0.5V
IC=10mA
IB1=1.0mA
0.07
μs
Turn Off Time
Toff
VCC=3.0V
IC=10mA
IB1=-IB2=1.0mA
0.25
μs
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


同様の部品番号 - 2N3904

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2N3904 ONSEMI-2N3904 Datasheet
98Kb / 8P
   General Purpose Transistors(NPN Silicon)
November, 2000 ??Rev. 3
logo
KEC(Korea Electronics)
2N3904 KEC-2N3904 Datasheet
56Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
2N3904 CDIL-2N3904 Datasheet
360Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL SWITCHING TRANSISTORS
logo
AUK corp
2N3904 AUK-2N3904 Datasheet
52Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor (General small signal application)
logo
List of Unclassifed Man...
2N3904 ETC-2N3904 Datasheet
209Kb / 3P
   NPN Transistor TO-92
17/09/19 V1.0
More results

同様の説明 - 2N3904

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2N4401 FOSHAN-2N4401 Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2308 FOSHAN-2SC2308 Datasheet
929Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2310 FOSHAN-2SC2310 Datasheet
820Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SD882S FOSHAN-2SD882S Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MPSA44 FOSHAN-MPSA44 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003VK1 FOSHAN-MJE13003VK1 Datasheet
826Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
2SC1675 FOSHAN-2SC1675 Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC383TM FOSHAN-2SC383TM Datasheet
830Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003L1 FOSHAN-MJE13003L1 Datasheet
863Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
KTC3203 FOSHAN-KTC3203 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
KTD1302 FOSHAN-KTD1302 Datasheet
828Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com