データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1803I データシート(PDF) 4 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SD1803I
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SD1803I データシート(HTML) 4 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SD1803I Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1803I Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1803I Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1803I Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1803I Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1803I Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SD1803I
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
4 / 6
外形尺寸图 / Package Dimensions


同様の部品番号 - 2SD1803I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1803 SANYO-2SD1803 Datasheet
135Kb / 4P
   High-Current Switching Applications
logo
Unisonic Technologies
2SD1803 UTC-2SD1803 Datasheet
127Kb / 5P
   HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATION
2SD1803 UTC-2SD1803 Datasheet
181Kb / 5P
   HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATION
logo
ON Semiconductor
2SD1803 ONSEMI-2SD1803 Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor 50V, (??5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1803 FOSHAN-2SD1803 Datasheet
1,020Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-252 Plastic Package.
More results

同様の説明 - 2SD1803I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC5171I FOSHAN-2SC5171I Datasheet
984Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MJE13003H3 FOSHAN-MJE13003H3 Datasheet
786Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MJE13004P3 FOSHAN-MJE13004P3 Datasheet
753Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MPSA42I FOSHAN-MPSA42I Datasheet
885Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
KTC2020I FOSHAN-KTC2020I Datasheet
851Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MJE13003DK3 FOSHAN-MJE13003DK3 Datasheet
798Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
2SD882I FOSHAN-2SD882I Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
KTC2022I FOSHAN-KTC2022I Datasheet
889Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MJE13005DQ3 FOSHAN-MJE13005DQ3 Datasheet
832Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
MJE13003K3 FOSHAN-MJE13003K3 Datasheet
826Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-251 Plastic Package.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com