データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1576A データシート(PDF) 4 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SA1576A
部品情報  Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SA1576A データシート(HTML) 4 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SA1576A Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1576A Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1576A Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1576A Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1576A Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1576A Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SA1576A
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
4 / 6
外形尺寸图 / Package Dimensions


同様の部品番号 - 2SA1576A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SA1576A ROHM-2SA1576A Datasheet
76Kb / 3P
   General Purpose Transistor
2SA1576A ROHM-2SA1576A Datasheet
83Kb / 4P
   General Purpose Transistor (??0V, ??.15A)
2SA1576A ROHM-2SA1576A Datasheet
72Kb / 4P
   General Purpose Transistor
2SA1576A ROHM-2SA1576A Datasheet
646Kb / 13P
   PNP -150mA -50V General Purpose Transistors
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA1576A TEL-2SA1576A Datasheet
68Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1576A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BC856W FOSHAN-BC856W Datasheet
710Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
8550W FOSHAN-8550W Datasheet
801Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
BC846W FOSHAN-BC846W Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
BC847W FOSHAN-BC847W Datasheet
697Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBTA92W FOSHAN-MMBTA92W Datasheet
712Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
2SA1577W FOSHAN-2SA1577W Datasheet
686Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBT5551W FOSHAN-MMBT5551W Datasheet
993Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBT2907AW FOSHAN-MMBT2907AW Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBT3906W FOSHAN-MMBT3906W Datasheet
847Kb / 7P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBT4401W FOSHAN-MMBT4401W Datasheet
840Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
MMBT4403W FOSHAN-MMBT4403W Datasheet
845Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com