データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU406 データシート(PDF) 7 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 BU406
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

BU406 データシート(HTML) 7 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  BU406 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BU406 Datasheet HTML 7Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
BU406
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
7 / 7
使用说明 / Notices
一、特点:适用于 3MHZ 以内的加湿器电路,具有雾化效率高,温升低的特点。
二、应用电路:
三、推荐使用参数:
1、振荡频率:≤3.0MHZ
2、工作电压:≤40V
3、输入功率:≤45W
4、HFE 范围:推荐 60-70,70-80,80-90
四、加湿器应用特别供货说明:
1、为方便客户使用,按 HFE 分档供货,分档为 HFE:60-70,70-80,80-90;
2、客户下单请注明 HFE 分档;
五、特别注意的事项:
1、通电前请确保负载 Y(超声雾化片或其他负载)处于可靠连接状态,以免电路自激损坏功率管;
2、为确保设备在高湿环境下长期可靠运行,装配功率管时,请注意散热面平整,并选择合适的螺
丝扭力,以免造成器件封装破损引发失效。
3、使用灌胶密封时(雾化头),请按以下顺序和要求组装,能有效延长整机寿命:
   3.1 管脚成型:仅允许在细管脚处弯折,且弯折时的支点仅允许是粗管脚的位置;
   3.2 螺丝固定:使用≤5kgf.cm 的扭力,并在定位块的有效固定下完成作业;
   3.3 手工焊接:仅允许 PCB 板位置固定后焊接器件引脚,切勿焊接后再定位或者移位;
   3.4 灌胶密封:使用低膨胀系数的密封胶,必要时给器件管脚套上塑料管套减少应力拉扯;
   3.5 灌胶固化:在材质规定的环境下灌胶和固化,或根据可靠性试验的经验值;


同様の部品番号 - BU406

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
BU406 MOSPEC-BU406 Datasheet
106Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(7A,150-200V,60W)
logo
Savantic, Inc.
BU406 SAVANTIC-BU406 Datasheet
109Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
BU406 JSMC-BU406 Datasheet
287Kb / 5P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
logo
Motorola, Inc
BU406 MOTOROLA-BU406 Datasheet
100Kb / 4P
   7 AMPERES NPN SILICON POWER TRANSISTORS 60 WATTS 150 and 200 VOLTS
logo
Dc Components
BU406 DCCOM-BU406 Datasheet
194Kb / 1P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results

同様の説明 - BU406

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MJE15032 FOSHAN-MJE15032 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
MJE15036 FOSHAN-MJE15036 Datasheet
1,022Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
TIP41 FOSHAN-TIP41 Datasheet
1,022Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
2SC2654 FOSHAN-2SC2654 Datasheet
570Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
MJE13009X7 FOSHAN-MJE13009X7 Datasheet
896Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package
BUL5555 FOSHAN-BUL5555 Datasheet
916Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
MJE13002I7 FOSHAN-MJE13002I7 Datasheet
1,014Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
KTD1351 FOSHAN-KTD1351 Datasheet
957Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
TIP122 FOSHAN-TIP122 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
2SD1710A FOSHAN-2SD1710A Datasheet
938Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com