データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2058 データシート(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SC2058
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SC2058 データシート(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SC2058 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC2058 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC2058 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC2058 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC2058 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SC2058 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
2SC2058
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
频率高。
High frequency.
用于高频放大。
High frequency amplifier.
PIN1
:Base
PIN 2
:Collector
PIN 3
:Emitter
放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
内部等效电路 / Equivalent Circuit
引脚排列 / Pinning
hFE Classifications
Symbol
P
hFE Range
82~180
1 2
3


同様の部品番号 - 2SC2058

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SC2058 ROHM-2SC2058 Datasheet
247Kb / 1P
   TRANSISTOR NPN EPITAXIAL PLANAR
2SC2058S ROHM-2SC2058S Datasheet
80Kb / 4P
   High-frequency Amplifier Transistor(25V, 50mA, 300MHz)
2SC2058S ROHM-2SC2058S Datasheet
172Kb / 3P
   High-frequency Amplifier Transistor (25V, 50mA, 300MHz)
More results

同様の説明 - 2SC2058

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2N4401 FOSHAN-2N4401 Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2308 FOSHAN-2SC2308 Datasheet
929Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC2310 FOSHAN-2SC2310 Datasheet
820Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SD882S FOSHAN-2SD882S Datasheet
933Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MPSA44 FOSHAN-MPSA44 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003VK1 FOSHAN-MJE13003VK1 Datasheet
826Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
2SC1675 FOSHAN-2SC1675 Datasheet
908Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
2SC383TM FOSHAN-2SC383TM Datasheet
830Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
MJE13003L1 FOSHAN-MJE13003L1 Datasheet
863Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
KTC3203 FOSHAN-KTC3203 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
KTD1302 FOSHAN-KTD1302 Datasheet
828Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com