データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCX56 データシート(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 BCX56
部品情報  Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

BCX56 データシート(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  BCX56 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BCX56 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BCX56 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BCX56 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BCX56 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BCX56 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
BCX56
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
1 / 6
SOT-89 塑封封装硅 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.

大电流,低电压。
High current, low voltage.
主要用于音频和视频放大。
Driver stages of audio and video amplifiers applications.
内部等效电路 / Equivalent Circuit
PIN1
:Base
PIN 2
:Collector
PIN 3
:Emitter
印章代码 / Marking
hFE(1) Classifications
10
16
hFE(1) Range
63~160
100~250
Marking
HBK
HBL
描述 / Descriptions
特征 / Features
用途 / Applications
引脚排列 / Pinning
1
3
2


同様の部品番号 - BCX56

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BCX56 JINGHENG-BCX56 Datasheet
1Mb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
NXP Semiconductors
BCX56 PHILIPS-BCX56 Datasheet
42Kb / 8P
   NPN medium power transistors
Rev. 07 - 4 June 2007
logo
Micro Commercial Compon...
BCX56 MCC-BCX56 Datasheet
202Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX56 INFINEON-BCX56 Datasheet
526Kb / 8P
   For AF driver and output stages
2011-09-19
logo
Nexperia B.V. All right...
BCX56 NEXPERIA-BCX56 Datasheet
1Mb / 22P
   80 V, 1 A PNP medium power transistors
Rev. 9 - 19 October 2011
More results

同様の説明 - BCX56

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1664 FOSHAN-2SD1664 Datasheet
963Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BC868 FOSHAN-BC868 Datasheet
638Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BC869 FOSHAN-BC869 Datasheet
651Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
KTC4375 FOSHAN-KTC4375 Datasheet
776Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD669TA FOSHAN-2SD669TA Datasheet
905Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
BCX54 FOSHAN-BCX54 Datasheet
825Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
9014T FOSHAN-9014T Datasheet
1,006Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
MJE13001CT FOSHAN-MJE13001CT Datasheet
705Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package.
MMBT3904T FOSHAN-MMBT3904T Datasheet
843Kb / 7P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD1119 FOSHAN-2SD1119 Datasheet
755Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
2SD2098 FOSHAN-2SD2098 Datasheet
924Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com