データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTB24 データシート(PDF) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 BTB24
部品情報  Triac in a TO-220 Plastic Package
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

BTB24 データシート(HTML) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  BTB24 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 7Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. BTB24 Datasheet HTML 8Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
BTB24
Rev.A May.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
3 / 8
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
信号区
Quadrant
BTB24
单位
Unit
B
IGT
(1)
VD=12V RL=33Ω
I-II-III
IV
Max.
50
100
mA
VGT
VD=12V RL=33Ω
ALL
Max.
1.3
V
VGD
VD=VDRM RL=3.3KΩ
Tj=125℃
ALL
Min.
0.2
V
IH
(2)
IT=500mA
Max.
80
mA
IL
IG=1.2IGT
I-III- IV
Max.
70
mA
II
160
(dV/dt)(2)
VD=67% VDRM gate open
Tj=125℃
Min.
500
V/μs
(dV/dt)c(2)
(dI/dt)c=13.3A/ms
Tj=125℃
Min.
10
Note 1:minimum IGT is guaranted at 5% of IGT max.
Note 2:for both polarities of A2 referenced to A1.
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
数值
Value
单位
Unit
VTM
(1)
ITM=35A
tp =380μs
Tj=25℃
Max.
1.55
V
Vto
(1)
Threshold voltage
Tj=125℃
Max.
0.85
V
Rd
(1)
Dynamic resistance
Tj=125℃
Max.
16
mΩ
IDRM
IRRM
VDRM = VRRM
Tj=25℃
Max.
5.0
μA
Tj=125℃
Max.
3.0
mA
Note1. for both polarities of A2 referenced to A1
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)
标准(4 象限) / Standard(4 quadrants)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


同様の部品番号 - BTB24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
logo
Unisonic Technologies
BTB24 UTC-BTB24 Datasheet
171Kb / 3P
   25A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24 STMICROELECTRONICS-BTB24 Datasheet
142Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless??triacs
July 2007 Rev 10
More results

同様の説明 - BTB24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BT137 FOSHAN-BT137 Datasheet
887Kb / 6P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB08 FOSHAN-BTB08 Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB06 FOSHAN-BTB06 Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB10 FOSHAN-BTB10 Datasheet
1Mb / 7P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB20 FOSHAN-BTB20 Datasheet
1Mb / 7P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BT134 FOSHAN-BT134 Datasheet
1Mb / 6P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB12 FOSHAN-BTB12 Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB04 FOSHAN-BTB04 Datasheet
1Mb / 6P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BT138 FOSHAN-BT138 Datasheet
954Kb / 6P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
BTB16 FOSHAN-BTB16 Datasheet
1Mb / 8P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com