データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1208 データシート(PDF) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SA1208
部品情報  Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SA1208 データシート(HTML) 3 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SA1208 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1208 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1208 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1208 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1208 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1208 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SA1208
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
3 / 6
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve


同様の部品番号 - 2SA1208

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1208 SANYO-2SA1208 Datasheet
107Kb / 4P
   High-Voltage Switching, Audio 80W Output Predriver Applications
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1208 NJSEMI-2SA1208 Datasheet
227Kb / 1P
   New Jersey Semi-Conductor Products,
More results

同様の説明 - 2SA1208

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTA1275 FOSHAN-KTA1275 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package.
2SA1703 FOSHAN-2SA1703 Datasheet
866Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SB647 FOSHAN-2SB647 Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SB647A FOSHAN-2SB647A Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SB772L FOSHAN-2SB772L Datasheet
842Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SB1243 FOSHAN-2SB1243 Datasheet
807Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SA1160 FOSHAN-2SA1160 Datasheet
844Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SA683 FOSHAN-2SA683 Datasheet
783Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SA1020 FOSHAN-2SA1020 Datasheet
928Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SA1371 FOSHAN-2SA1371 Datasheet
943Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92LM Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com