データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1357 データシート(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SA1357
部品情報  Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SA1357 データシート(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SA1357 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1357 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1357 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1357 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1357 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SA1357 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2SA1357
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
-35
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
-20
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
-8.0
V
Collector Current - Continuous
IC
-5.0
A
Collector Current – Continuous(Pulse)
ICP
-8.0
A
Base Current – Continuous
IB
-1.0
A
Collector Power Dissipation
PC
1.5
W
Collector Power Dissipation
PC(TC=25 )
10
W
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector to Emitter Breakdown
Voltage
VCEO
IC=-10mA
IB=0
-20
V
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=-35V
IE=0
-100
μA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=-8.0V
IC=0
-100
μA
DC Current Gain
hFE(1)
VCE=-2.0V
IC=-0.5A
100
320
hFE(2)
VCE=-2.0V
IC=-4.0A
70
Collector to Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat) IC=-4.0A
IB=-0.1A
-1.0
V
Base to Emitter Voltage
VBE
VCE=-2.0V
IC=-4.0A
-1.5
V
Transition Frequency
fT
VCE=-2.0V
IC=-0.5A
170
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=-10V
IE=0
f=1.0MHz
62
pF
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


同様の部品番号 - 2SA1357

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1357 TOSHIBA-2SA1357 Datasheet
151Kb / 2P
   TRANSISTOR (STROBE FLASH, AUDIO POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA1357 TEL-2SA1357 Datasheet
63Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1357 TOSHIBA-2SA1357 Datasheet
140Kb / 4P
   Strobe Flash Applications Audio Power Amplifier Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1357 ISC-2SA1357 Datasheet
106Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SA1357 WINNERJOIN-2SA1357 Datasheet
109Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
More results

同様の説明 - 2SA1357

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SB631K FOSHAN-2SB631K Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
BD438 FOSHAN-BD438 Datasheet
874Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
BD136 FOSHAN-BD136 Datasheet
751Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
BD440 FOSHAN-BD440 Datasheet
921Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
2SB772 FOSHAN-2SB772 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
MJE350 FOSHAN-MJE350 Datasheet
862Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
KSA1156 FOSHAN-KSA1156 Datasheet
897Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
MJE172 FOSHAN-MJE172 Datasheet
759Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
MJE210 FOSHAN-MJE210 Datasheet
820Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
2SB1658 FOSHAN-2SB1658 Datasheet
832Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package
2SA715F FOSHAN-2SA715F Datasheet
926Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com