データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1864 データシート(PDF) 5 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 2SD1864
部品情報  Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2SD1864 データシート(HTML) 5 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2SD1864 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1864 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1864 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1864 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1864 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2SD1864 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SD1864
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
5 / 6
印章说明 / Marking Instructions
说明:
BR:  

为公司代码
D1864: 
为型号代码
P:
为hFE 分档代码
****:

为生产批号代码,随生产批号变化。
Note:
BR:
Company Code.
D1864:
Product Type.
P:
hFE Classifications Symbol
****:
Lot No. Code,code change with Lot No.
BR
****
D1864
P


同様の部品番号 - 2SD1864

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SD1864 ROHM-2SD1864 Datasheet
77Kb / 3P
   Power Transistor 50V, 3A
2SD1864 ROHM-2SD1864 Datasheet
153Kb / 4P
   Power Transistor (50V, 3A)
2SD1864 ROHM-2SD1864 Datasheet
147Kb / 4P
   Power Transistor (50V, 3A)
2SD1864 ROHM-2SD1864 Datasheet
81Kb / 3P
   Power Transistor (50V, 3A)
2SD1864 ROHM-2SD1864 Datasheet
176Kb / 4P
   Power Transistor (50V, 3A)
More results

同様の説明 - 2SD1864

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTC3205 FOSHAN-KTC3205 Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD882L FOSHAN-2SD882L Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
KTD1347 FOSHAN-KTD1347 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.
2SC1384 FOSHAN-2SC1384 Datasheet
722Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC3328 FOSHAN-2SC3328 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2705 FOSHAN-2SC2705 Datasheet
900Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD667 FOSHAN-2SD667 Datasheet
903Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SD1207 FOSHAN-2SD1207 Datasheet
948Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC1627A FOSHAN-2SC1627A Datasheet
892Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2482 FOSHAN-2SC2482 Datasheet
894Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
2SC2703 FOSHAN-2SC2703 Datasheet
951Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com