データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

Z00607MA データシート(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

部品番号 Z00607MA
部品情報  Triac in a TO-92 Plastic Package
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

Z00607MA データシート(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  Z00607MA Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. Z00607MA Datasheet HTML 7Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Z00607MA
Rev.E Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 7
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
数值
Rating
单位
Unit
Non-repetitive peak on-state
current
ITSM
F=50Hz
t=20ms
9
A
F=60Hz
t=16.7ms
10.0
A
I2t for fusing
I2T
Tp=10ms
0.32
A2S
Repetitive rate of rise of on-
state current after triggering
ITM=1A, IG=20mA,
dIG/dt=0.2A/μs
dIT/dt
T2+ G+
50
A/μs
T2+ G-
50
T2- G-
50
T2- G+
10
Peak gate current
IGM
tp=20μs
Tj=110℃
1.0
A
Peak gate power
PG(AV)
Tj=110℃
0.1
W
RMS on-state current
IT(RMS)
0.8
A
IT(RMS)
Tj=50℃
1.0
A
Repetitive peak off-state
voltages
VDRM
VRRM
600
V
Junction Temperature
Tj
-40~125
Storage Temperature Range
Tstg
-40~150
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
信号区
Quadrant
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Gate trigger current
IGT
VD=12V RL=140Ω
I-II-III
5.0
mA
IV
7.0
Gate trigger voltage
VGT
ALL
1.5
V
On-state voltage
VGD
VD=VDRM RL=3.3KΩ
Tj=110℃
ALL
0.2
V
Holding current
IH(1)
IT=200mA
5.0
mA
Latching current
IL
IG=1.2IGT
I-III-IV
10
mA
II
20
mA
Critical rate of rise of
off-state voltage
dV/dt(1)
VD=67%VDRM gate
open Tj=110℃
10
V/μs
(dV/dt)c(1)
(dI/dt)c=0.35A/ms
Tj=110℃
1.5
V/μs
Note1:for either polarity of electrode A2 voltage with reference to electrode A1
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


同様の部品番号 - Z00607MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
Z00607MA STMICROELECTRONICS-Z00607MA Datasheet
56Kb / 6P
   0.8A TRIAC
Z00607MA STMICROELECTRONICS-Z00607MA Datasheet
53Kb / 6P
   The Z00607MA is suitable for low power AC switching applications such as fan speed small light controllers
logo
NXP Semiconductors
Z00607MA NXP-Z00607MA Datasheet
82Kb / 12P
   Triac logic level
Rev. 01-26 February 2008
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
Z00607MA JIEJIE-Z00607MA Datasheet
353Kb / 4P
   0.8A TRIACs
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
Z00607MA HAOPIN-Z00607MA Datasheet
311Kb / 5P
   Sensitive Gate Triacs
More results

同様の説明 - Z00607MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MAC97A8 FOSHAN-MAC97A8 Datasheet
938Kb / 7P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
BT131 FOSHAN-BT131 Datasheet
763Kb / 6P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
MAC97A6 FOSHAN-MAC97A6 Datasheet
921Kb / 7P
   Triac in a TO-92 Plastic Package
MCR22 FOSHAN-MCR22 Datasheet
1Mb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
C106 FOSHAN-C106 Datasheet
788Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
MCR100 FOSHAN-MCR100 Datasheet
788Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
2N5064 FOSHAN-2N5064 Datasheet
1Mb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
X0205MA FOSHAN-X0205MA Datasheet
1Mb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
X0605MK FOSHAN-X0605MK Datasheet
755Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
PCR406 FOSHAN-PCR406 Datasheet
705Kb / 6P
   Thyristor in a TO-92 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com