データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC1213A データシート(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 2SC1213A
部品情報  TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC1213A データシート(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC1213A Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC1213A Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC1213A Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC1213A Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.cj-elec.com

'$XJ
(/(&75,&$/&+$5$&7(5,67,&6
a
T =25
unless otherwise specified
3DUDPHWHU
6\PERO
7 HVW
FRQGLWLRQV
0LQ
7\S
0D[
8QLW
&ROOHFWRUEDVHEUHDNGRZQYROWDJH
V(BR)CBO
IC= 0.01mA,IE=0
50
V
&ROOHFWRUHPLWWHUEUHDNGRZQ YROWDJH
V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
50
V
(PLWWHUEDVHEUHDNGRZQ YROWDJH
V(BR)EBO
IE=0.01mA,IC=0
4
V
&ROOHFWRU FXWRIIFXUUHQW
ICBO
VCB=20V,IE=0
0.5
A
(PLWWHUFXWRIIFXUUHQW
IEBO
VEB=3V,IC=0
0.1
A
hFE(1)
VCE=3V, IC=10mA
60
320
'&FXUUHQWJDLQ
hFE(2)
VCE=3V, IC=500mA
10
&ROOHFWRUHPLWWHUVDWXUDWLRQYROWDJH
VCE(sat)
IC=150mA,IB=15mA
0.6
V
%DVHHPLWWHUYROWDJH
VBE
VCE=3V, IC=10mA
0.75
V
&/$66,),&$7,212)K)( 
5$1.
%
&
'
5$1*(
60-120
100-200
160-320


同様の部品番号 - 2SC1213A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SC1213A HITACHI-2SC1213A Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213A HITACHI-2SC1213A Datasheet
43Kb / 8P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Micro Electronics
2SC1213A MICRO-ELECTRONICS-2SC1213A Datasheet
67Kb / 1P
   SILICON TRANSISTOR
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SC1213A TEL-2SC1213A Datasheet
66Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SC1213A RENESAS-2SC1213A Datasheet
154Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

同様の説明 - 2SC1213A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MCR100-6 TGS-MCR100-6 Datasheet
132Kb / 2P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors (TO-92)
logo
Avic Technology
AV42 AVICTEK-AV42 Datasheet
148Kb / 2P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
AV1015 AVICTEK-AV1015 Datasheet
423Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
AV1815 AVICTEK-AV1815 Datasheet
404Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
AV4401 AVICTEK-AV4401 Datasheet
478Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC2001 JIANGSU-2SC2001 Datasheet
802Kb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu High diode Semi...
S9014-TO-92 HDSEMI-S9014-TO-92 Datasheet
2Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD1513 JIANGSU-2SD1513 Datasheet
422Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1835 JIANGSU-2SD1835 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
BC237 JIANGSU-BC237 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
BC327 JIANGSU-BC327 Datasheet
534Kb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com