データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1577 データシート(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 2SA1577
部品情報  SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SA1577 データシート(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SA1577 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1577 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1577 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1577 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
-0.1
-1
-10
1
10
100
-10
-100
0
100
200
300
400
500
-1
-10
-100
10
100
1000
-0.1
-1
-10
-100
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-0.1
-1
-10
-100
-1E-3
-0.01
-0.1
-1
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
-0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-0.1
-1
-10
-100
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0
-30
-60
-90
REVERSE VOLTAGE V (V)
C
ob
C
ib
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
-20
-360uA
-7
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON EMITTER
V
CE=-3V
T
a=25
T
a=100
I
C
h
FE
——
-500
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE=-5V
T
a=25
I
C
——
f
T
——
-500
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
I
C
V
BEsat
——
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=100
T
a=25
I
C
V
CEsat
——
-500
P
C
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE
(V)
T
a=100
T
a=25
COMMON EMITTER
V
CE=-3V
I
C
V
BE
-500
-400uA
-320uA
-280uA
-240uA
-200uA
-160uA
-120uA
-80uA
I
B=-40uA
Static Characteristic
COMMON
EMITTER
T
a=25
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Typical Characteristics
www.cj-elec.com
2
A,Jun,2014
www.cj-elec.com
B,Sep,2014


同様の部品番号 - 2SA1577

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SA1577 ROHM-2SA1577 Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (-32V, -0.5A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1577 KEXIN-2SA1577 Datasheet
46Kb / 1P
   Medium Power Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1577 SECOS-2SA1577 Datasheet
227Kb / 3P
   PNP Silicon General Purpose Transistor
logo
Rohm
2SA1577 ROHM-2SA1577 Datasheet
167Kb / 3P
   Medium Power Transistor (-32V, -05A)
2SA1577 ROHM-2SA1577 Datasheet
1Mb / 8P
   Medium Power Transistor (-32V, -500mA)
More results

同様の説明 - 2SA1577

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC3930 JIANGSU-2SC3930 Datasheet
541Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4098 JIANGSU-2SC4098 Datasheet
695Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4102 JIANGSU-2SC4102 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4116 JIANGSU-2SC4116 Datasheet
873Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
KTA2015 JIANGSU-KTA2015 Datasheet
733Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
MMST4403 JIANGSU-MMST4403 Datasheet
844Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2PD601AW JIANGSU-2PD601AW Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1586 JIANGSU-2SA1586 Datasheet
852Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1579 JIANGSU-2SA1579 Datasheet
846Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
MMSTA92 JIANGSU-MMSTA92 Datasheet
923Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com