データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1585 データシート(PDF) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 2SA1585
部品情報  SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SA1585 データシート(HTML) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SA1585 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1585 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1585 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1585 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SOT-23 Tape and Reel
www.cj-elec.com
4
C,Sep,2016


同様の部品番号 - 2SA1585

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1585 FOSHAN-2SA1585 Datasheet
981Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
Nanjing International G...
2SA1585 DGNJDZ-2SA1585 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1585E JIANGSU-2SA1585E Datasheet
224Kb / 3P
   TRANSISTOR
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1585S MCC-2SA1585S Datasheet
314Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Rohm
2SA1585S ROHM-2SA1585S Datasheet
101Kb / 3P
   Low Vce(sat) Transistor (-20V, -3A)
More results

同様の説明 - 2SA1585

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
S9014LT1 ETC-S9014LT1 Datasheet
1Mb / 2P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Avic Technology
AV9015LT1 AVICTEK-AV9015LT1 Datasheet
37Kb / 1P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu High diode Semi...
2SC2412 HDSEMI-2SC2412 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC848 HDSEMI-BC848 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
S8550-SOT-23 HDSEMI-S8550-SOT-23 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC817B HDSEMI-BC817B Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
BC847 HDSEMI-BC847 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
MMBTA06 HDSEMI-MMBTA06 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
S8050 HDSEMI-S8050 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
SS8050-SOT-23 HDSEMI-SS8050-SOT-23 Datasheet
2Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB709A JIANGSU-2SB709A Datasheet
662Kb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com