データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ632 データシート(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 2SJ632
部品情報  P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SJ632 データシート(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SJ632 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SJ632 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SJ632 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SJ632 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SJ632
No.7420-1/4
2SJ632
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・4V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−60
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
−2
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
− 8
A
許容損失
PD
セラミック基板(250mm2 × 0.8mm)装着時
1.5
W
Tc=25℃
3.5
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID= − 1mA, VGS=0
− 60
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS= − 60V, VGS=0
− 1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS= − 10V, ID= − 1mA
− 1.2
− 2.6
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS= − 10V, ID= − 1A
1.6
2.4
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID= − 1A, VGS= − 10V
275
360
m
RDS(on)2
ID= − 1A, VGS= − 4V
400
560
m
入力容量
Ciss
VDS= − 20V, f=1MHz
365
pF
出力容量
Coss
VDS= − 20V, f=1MHz
39
pF
帰還容量
Crss
VDS= − 20V, f=1MHz
30
pF
次ページへ続く。
単体品名表示:GA
N7420
注文コード No. N7420
P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
32603
32603 TS IM ◎佐藤 TA-3954
No.
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
SANYO : PCP
外形図 2062A
(unit : mm)
4.5
1.6
0.5
0.4
1.5
3.0
1.5
0.4
0.75
3
2
1
(Bottom view)


同様の部品番号 - 2SJ632

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ630 SANYO-2SJ630 Datasheet
43Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ633 SANYO-2SJ633 Datasheet
59Kb / 4P
   2SJ633
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ633. VBSEMI-2SJ633. Datasheet
976Kb / 7P
   P-Channel 4 0 V (D-S) MOSFET
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ634 SANYO-2SJ634 Datasheet
126Kb / 2P
   DC/ DC CONVERTER TRANSISTOR
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ634 VBSEMI-2SJ634 Datasheet
976Kb / 7P
   P-Channel 4 0 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - 2SJ632

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ458 SANYO-2SJ458 Datasheet
13Kb / 1P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SJ643 SANYO-2SJ643 Datasheet
312Kb / 4P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SJ645 SANYO-2SJ645 Datasheet
47Kb / 2P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
MCH6617 SANYO-MCH6617 Datasheet
41Kb / 4P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
MCH3318 SANYO-MCH3318 Datasheet
44Kb / 4P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
MCH3307 SANYO-MCH3307 Datasheet
42Kb / 4P
   P CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8103 TOSHIBA-TPC8103 Datasheet
292Kb / 5P
   TRANSISTOR SILICON P CHANNEL MOS TYPE
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPCF8402 KEXIN-KPCF8402 Datasheet
96Kb / 3P
   Silicon P, N Channel MOS Type Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
SSM6J07FU TOSHIBA-SSM6J07FU Datasheet
146Kb / 5P
   TOSHIBA Transistor Silicon P Channel MOS Type
logo
Seme LAB
SML9030220M SEME-LAB-SML9030220M Datasheet
20Kb / 2P
   P-CHANNEL MOS TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com