データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA2014 データシート(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 KTA2014
部品情報  SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

KTA2014 データシート(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  KTA2014 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd KTA2014 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd KTA2014 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SOT-323 Tape and Reel
www.cj-elec.com
3
A,Jun,2014
www.cj-elec.com
B,Sep,2014


同様の部品番号 - KTA2014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA2014 KEC-KTA2014 Datasheet
279Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA2014 HTSEMI-KTA2014 Datasheet
692Kb / 3P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KTA2014 SECOS-KTA2014 Datasheet
450Kb / 3P
   -0.15A , -50V PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA2014 BILIN-KTA2014 Datasheet
202Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTA2014 KEXIN-KTA2014 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - KTA2014

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC3930 JIANGSU-2SC3930 Datasheet
541Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4098 JIANGSU-2SC4098 Datasheet
695Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4102 JIANGSU-2SC4102 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4116 JIANGSU-2SC4116 Datasheet
873Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
KTA2015 JIANGSU-KTA2015 Datasheet
733Kb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
MMST4403 JIANGSU-MMST4403 Datasheet
844Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2PD601AW JIANGSU-2PD601AW Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1586 JIANGSU-2SA1586 Datasheet
852Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1579 JIANGSU-2SA1579 Datasheet
846Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
MMSTA92 JIANGSU-MMSTA92 Datasheet
923Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1577 JIANGSU-2SA1577 Datasheet
794Kb / 4P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com