データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM30N06-65DA データシート(PDF) 5 Page - Analog Power

部品番号 AM30N06-65DA
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM30N06-65DA データシート(HTML) 5 Page - Analog Power

  AM30N06-65DA Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM30N06-65DA Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM30N06-65DA Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM30N06-65DA Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM30N06-65DA Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Analog Power
AM30N06-65DA
Package Information
Note:
1.
All Dimension Are In mm.
2.
Package Body Sizes Exclude Mold Flash, Protrusion Or Gate Burrs. Mold Flash, Protrusion Or Gate Burrs Shall Not
Exceed 0.10 mm Per Side.
3.
Package Body Sizes Determined At The Outermost Extremes Of The Plastic Body Exclusive Of Mold Flash, Gate
Burrs And Interlead Flash, But Including Any Mismatch Between The Top And Bottom Of The Plastic Body.
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AM30N06-65DA_1A


同様の部品番号 - AM30N06-65DA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM30N06-65DA VBSEMI-AM30N06-65DA Datasheet
896Kb / 6P
   N-Channel 6 0-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM30N06-65DA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com