データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA44 データシート(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 PZTA44
部品情報  SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

PZTA44 データシート(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  PZTA44 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA44 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA44 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA44 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
10
10
100
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
1200
1
10
100
10
100
1000
0.1
1
10
100
10
100
0.1
1
10
1
10
100
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
I
C
f
T
——
COMMON EMITTER
V
CE=10V
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
200
2
50
β=10
I
C
V
BEsat
——
COLLECTOR CURREMT I
C
(mA)
T
a=100
T
a=25
P
C
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
T
a=100
T
a=25
β=10
I
C
V
CEsat
——
COLLECTOR CURREMT I
C
(mA)
300
300
500
300
I
C
h
FE
——
T
a=100
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON EMITTER
V
CE= 10V
500
20
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB
/V
EB
C
ob
/C
ib
——
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
500
Static Characteristic
COMMON
EMITTER
T
a=25
200uA
180uA
160uA
140uA
120uA
100uA
80uA
60uA
40uA
I
B=20uA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
www.cj-elec.com
2
G,Jan,2017
Typical Characteristics


同様の部品番号 - PZTA44

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZTA44 PHILIPS-PZTA44 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Micro Commercial Compon...
PZTA44 MCC-PZTA44 Datasheet
791Kb / 4P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Weitron Technology
PZTA44 WEITRON-PZTA44 Datasheet
274Kb / 3P
   NPN Silicon Planar Epitaxial Transistor
logo
Diotec Semiconductor
PZTA44 DIOTEC-PZTA44 Datasheet
164Kb / 2P
   SMD High Voltage NPN Transistors
logo
Unisonic Technologies
PZTA44 UTC-PZTA44 Datasheet
81Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
More results

同様の説明 - PZTA44

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZT2907A JIANGSU-PZT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA94 JIANGSU-PZTA94 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT4403 DGNJDZ-PZT4403 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP54 DGNJDZ-BCP54 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
CZT5551 DGNJDZ-CZT5551 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BCP69 JIANGSU-BCP69 Datasheet
1,017Kb / 3P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
CZT32C DGNJDZ-CZT32C Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP56 DGNJDZ-BCP56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA06 DGNJDZ-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com