データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM4994N データシート(PDF) 4 Page - Analog Power

部品番号 AM4994N
部品情報  Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4994N データシート(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM4994N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4994N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4994N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4994N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4994N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM4994N
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
20
40
60
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
2.5
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 110 °C /W
VDS = 50V
ID = 2A
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM4994N_1A


同様の部品番号 - AM4994N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM4990N ANALOGPOWER-AM4990N Datasheet
166Kb / 3P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM4990NE ANALOGPOWER-AM4990NE Datasheet
368Kb / 5P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM4992N ANALOGPOWER-AM4992N Datasheet
86Kb / 3P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM4992N ANALOGPOWER-AM4992N Datasheet
199Kb / 3P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM4998N ANALOGPOWER-AM4998N Datasheet
199Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM4994N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI5980DU VISHAY-SI5980DU Datasheet
118Kb / 7P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jan-10
SI7942DP VISHAY-SI7942DP_06 Datasheet
206Kb / 4P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
SI7942DP VISHAY-SI7942DP Datasheet
89Kb / 6P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Mar-03
logo
Analog Power
AM4990N ANALOGPOWER-AM4990N Datasheet
166Kb / 3P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIS990DN VISHAY-SIS990DN Datasheet
568Kb / 13P
   Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Aug-13
SIS990DN VISHAY-SIS990DN_V01 Datasheet
571Kb / 13P
   Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7252DP VISHAY-SI7252DP_V01 Datasheet
382Kb / 13P
   Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBA3104N VBSEMI-VBA3104N Datasheet
745Kb / 9P
   Dual N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
VBA3108N VBSEMI-VBA3108N Datasheet
654Kb / 9P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4982DY VISHAY-SI4982DY Datasheet
40Kb / 4P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
SI7922DN VISHAY-SI7922DN_07 Datasheet
60Kb / 5P
   Dual N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Nov-02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com