データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM7364N データシート(PDF) 4 Page - Analog Power

部品番号 AM7364N
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM7364N データシート(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM7364N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM7364N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM7364N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM7364N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM7364N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM7364N
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
20
40
60
80
100
120
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 81 °C /W
VDS = 30V
ID = 10.7A
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM7364N_1A


同様の部品番号 - AM7364N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM7360N ANALOGPOWER-AM7360N Datasheet
73Kb / 3P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7361P ANALOGPOWER-AM7361P Datasheet
85Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7363P ANALOGPOWER-AM7363P Datasheet
335Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7365P ANALOGPOWER-AM7365P Datasheet
402Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7366N ANALOGPOWER-AM7366N Datasheet
399Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM7364N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com