データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SL15T80 データシート(PDF) 3 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

部品番号 SL15T80
部品情報  15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

SL15T80 データシート(HTML) 3 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  SL15T80 Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd SL15T80 Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd SL15T80 Datasheet HTML 3Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SL10**L
TO-277B
3 of 3
Ordering Information
Part Number
Case
Packaging
5000/Tape & Reel
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
Outline Dimensions
Suggested Pad Layout
Dim
Min
Max
A
1.05
1.15
B
0.33
0.43
C
0.80
0.99
D
1.70
1.88
E
3.90
4.05
F
3.054 Typ
G
6.40
6.60
H
1.84 Typ
I
5.30
5.45
J
3.549 Typ
K
0.75
0.95
L
0.50
0.65
M
1.10
1.41
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
1.840
a
3.360
c
1.390
b
4.860
d
1.400
G
I
C
A
B
B
E
D
C
H
F
K
J
L
M
h
a
e
d
b
c
TO-277B
e
h
0.852
SL10T100
SL10T100


同様の部品番号 - SL15T80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zibo Seno Electronic En...
SL15T80 ZSELEC-SL15T80 Datasheet
190Kb / 2P
   15.0 A SUPER BARRIER RECTIFIER
SL15T80L ZSELEC-SL15T80L Datasheet
190Kb / 2P
   15.0 A SUPER BARRIER RECTIFIER
SL15T80 ZSELEC-SL15T80_V01 Datasheet
190Kb / 2P
   15.0 A SUPER BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SL15T80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zibo Seno Electronic En...
SR1545L ZSELEC-SR1545L Datasheet
224Kb / 3P
   15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SL1545 ZSELEC-SL1545 Datasheet
272Kb / 3P
   15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR15T80L ZSELEC-SR15T80L Datasheet
264Kb / 3P
   15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Diodes Incorporated
MBRB1530CT DIODES-MBRB1530CT_10 Datasheet
83Kb / 4P
   15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13015 Rev. 6 - 2
MBRB1530CT DIODES-MBRB1530CT Datasheet
46Kb / 2P
   15a SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13015 Rev. B-2
MBRB1530CT_ DIODES-MBRB1530CT_ Datasheet
358Kb / 3P
   15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS13015 Rev. 5 - 2
logo
Nanjing International G...
SR1560L-15A-277 DGNJDZ-SR1560L-15A-277 Datasheet
338Kb / 2P
   15A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SR1545L DGNJDZ-SR1545L Datasheet
20Mb / 2P
   15A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SR1580L-15A-TO-277 DGNJDZ-SR1580L-15A-TO-277 Datasheet
338Kb / 2P
   15A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SR1545L-15A-TO-277 DGNJDZ-SR1545L-15A-TO-277 Datasheet
338Kb / 2P
   15A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com