データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CB40S100CT データシート(PDF) 3 Page - Chip Integration Technology Corporation

部品番号 CB40S100CT
部品情報  40A Trench Schottky Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CITC [Chip Integration Technology Corporation]
ホームページ  http://www.citcorp.com.tw/english/index.php
Logo CITC - Chip Integration Technology Corporation

CB40S100CT データシート(HTML) 3 Page - Chip Integration Technology Corporation

  CB40S100CT Datasheet HTML 1Page - Chip Integration Technology Corporation CB40S100CT Datasheet HTML 2Page - Chip Integration Technology Corporation CB40S100CT Datasheet HTML 3Page - Chip Integration Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
http://www.citcorp.com.tw/
Tel:886-3-5600628
Fax:886-3-5600636
Add:Rm. 3, 2F., No.32, Taiyuan St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)
CB40S100CT
40A Trench Schottky Rectifier
Document ID : DS-12KGZ
Revised Date : 2015/10/22
Revision : C
2
■ D PAK(TO-263) foot print
Chip Integration Technology Corporation


同様の部品番号 - CB40S100CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Altech corporation
CB4 ALTECH-CB4 Datasheet
103Kb / 1P
   HIGH TEMPERATURE CERAMIC EUROBLOCKS
logo
Amphenol Wilcoxon Sensi...
CB4 WILCOXON-CB4 Datasheet
351Kb / 1P
   Cable termination junction box
Rev.E.1 09/18
logo
Altech corporation
CB4/1 ALTECH-CB4/1 Datasheet
103Kb / 1P
   HIGH TEMPERATURE CERAMIC EUROBLOCKS
CB4/2 ALTECH-CB4/2 Datasheet
103Kb / 1P
   HIGH TEMPERATURE CERAMIC EUROBLOCKS
CB4/2H ALTECH-CB4/2H Datasheet
103Kb / 1P
   HIGH TEMPERATURE CERAMIC EUROBLOCKS
More results

同様の説明 - CB40S100CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chip Integration Techno...
CF40S100CT CITC-CF40S100CT Datasheet
467Kb / 3P
   40A Trench Schottky Rectifier
C40S120CT CITC-C40S120CT Datasheet
466Kb / 3P
   40A Trench Schottky Rectifier
logo
Diodes Incorporated
SDT40H120CT DIODES-SDT40H120CT_V01 Datasheet
750Kb / 6P
   40A TRENCH SCHOTTKY RECTIFIER
May 2022 Rev. 5 - 2
logo
Chip Integration Techno...
C40S100CT CITC-C40S100CT Datasheet
497Kb / 3P
   40A Trench Schottky Rectifier
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSF40U100C TSC-TSF40U100C Datasheet
231Kb / 4P
   40A, 100V Trench Schottky Rectifier
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SBL40U120F SECOS-SBL40U120F Datasheet
268Kb / 2P
   120V, 40A Low VF Trench Barrier Schottky Rectifier
logo
Digitron Semiconductors
MBR4045WT DIGITRON-MBR4045WT Datasheet
142Kb / 2P
   40A SCHOTTKY RECTIFIER
MBR5025L DIGITRON-MBR5025L Datasheet
212Kb / 2P
   40A SCHOTTKY RECTIFIER
MBR4045PT DIGITRON-MBR4045PT Datasheet
149Kb / 2P
   40A SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SBRT40V100CT DIODES-SBRT40V100CT_15 Datasheet
210Kb / 5P
   40A Trench SBR TRENCH SUPER BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com