データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS8182Q36BD-167I データシート(PDF) 5 Page - GSI Technology

部品番号 GS8182Q36BD-167I
部品情報  18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8182Q36BD-167I データシート(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8182Q36BD-167I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 36 page
background image
2M x 8 SigmaQuad-II SRAM—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
NC/SA
(72Mb)
SA
W
NW1
K
NC/SA
(144Mb)
R
SA
NC/SA
(36Mb)
CQ
B
NC
NC
NC
SA
NC
K
NW0
SA
NC
NC
Q3
C
NC
NC
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
D3
D
NC
D4
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
NC
E
NC
NC
Q4
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
D2
Q2
F
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
G
NC
D5
Q5
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
Q1
D1
K
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
L
NC
Q6
D6
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
Q0
M
NC
NC
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
D0
N
NC
D7
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
NC
P
NC
NC
Q7
SA
SA
C
SA
SA
NC
NC
NC
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
C
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm2 Body—1 mm Bump Pitch
GS8182Q08/09/18/36BD-333/300/250/200/167/133
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03d 11/2011
5/36
© 2007, GSI Technology


同様の部品番号 - GS8182Q36BD-167I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8182Q36BGD-167 GSI-GS8182Q36BGD-167 Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
More results

同様の説明 - GS8182Q36BD-167I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8182Q18BD-300M GSI-GS8182Q18BD-300M Datasheet
446Kb / 35P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182Q36BGD-167 GSI-GS8182Q36BGD-167 Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182Q09BD-200I GSI-GS8182Q09BD-200I Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182D09BGD-333 GSI-GS8182D09BGD-333 Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8182D08BD-167I GSI-GS8182D08BD-167I Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8180QV18BD-167 GSI-GS8180QV18BD-167 Datasheet
414Kb / 28P
   18Mb Burst of 2 SigmaQuad SRAM
GS8180QV18BD-200 GSI-GS8180QV18BD-200 Datasheet
414Kb / 28P
   18Mb Burst of 2 SigmaQuad SRAM
GS8180QV36BD-200I GSI-GS8180QV36BD-200I Datasheet
414Kb / 28P
   18Mb Burst of 2 SigmaQuad SRAM
GS8180QV18BD-200I GSI-GS8180QV18BD-200I Datasheet
414Kb / 28P
   18Mb Burst of 2 SigmaQuad SRAM
GS8180QV18BGD-167 GSI-GS8180QV18BGD-167 Datasheet
414Kb / 28P
   18Mb Burst of 2 SigmaQuad SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com