データシートサーチシステム
  Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

IC-SM2L データシート(PDF) 8 Page - IC-Haus GmbH

部品番号 IC-SM2L
部品情報  LINEAR AMR SENSOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ICHAUS [IC-Haus GmbH]
ホームページ  http://www.ichaus.biz
Logo ICHAUS - IC-Haus GmbH

IC-SM2L データシート(HTML) 8 Page - IC-Haus GmbH

  IC-SM2L_14 Datasheet HTML 1Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 2Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 3Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 4Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 5Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 6Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 7Page - IC-Haus GmbH IC-SM2L_14 Datasheet HTML 8Page - IC-Haus GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
iC-SM2L
LINEAR AMR SENSOR (2 mm)
Rev C1, Page 8/8
ORDERING INFORMATION
Type
Package
Options
Order Designation
iC-SM2L
6-pin LGA SM2C,
7.6 mm x 2.8 mm,
thickness 1.8 mm
RoHS compliant
standard
iC-SM2L LGA SM2C
extended operating
temperatur range
iC-SM2L LGA SM2C ET -40/125
Please send your purchase orders to our order handling team:
Fax: +49 (0) 61 35 - 92 92 - 692
E-Mail: dispo@ichaus.com
For technical support, information about prices and terms of delivery please contact:
iC-Haus GmbH
Tel.: +49 (0) 61 35 - 92 92 - 0
Am Kuemmerling 18
Fax: +49 (0) 61 35 - 92 92 - 192
D-55294 Bodenheim
Web: http://www.ichaus.com
GERMANY
E-Mail: sales@ichaus.com
Appointed local distributors: http://www.ichaus.com/sales_partners


同様の部品番号 - IC-SM2L_14

メーカー部品番号データシート部品情報
IC-Haus GmbH
IC-Haus GmbH
IC-SM2LCHIP ICHAUS-IC-SM2LCHIP Datasheet
140Kb / 5P
   LINEAR AMR SENSOR (2 mm)
More results

同様の説明 - IC-SM2L_14

メーカー部品番号データシート部品情報
IC-Haus GmbH
IC-Haus GmbH
IC-SM5L ICHAUS-IC-SM5L_14 Datasheet
330Kb / 7P
   LINEAR AMR SENSOR
IC-SM5L ICHAUS-IC-SM5L Datasheet
135Kb / 5P
   LINEAR AMR SENSOR (5 mm)
IC-SM2L ICHAUS-IC-SM2L Datasheet
140Kb / 5P
   LINEAR AMR SENSOR (2 mm)
American Electronic Components, inc
American Electronic Com...
AMR3001 AEC-AMR3001 Datasheet
439Kb / 4P
   AMR Angle Sensor
TE Connectivity Ltd
TE Connectivity Ltd
MS32 TEC-MS32 Datasheet
287Kb / 6P
   AMR Switching-Sensor
KMT36H TEC-KMT36H Datasheet
221Kb / 7P
   AMR Sensor with 360째 capability
KMT32B TEC-KMT32B Datasheet
307Kb / 6P
   AMR Sensor with 180째 period
Analog Devices
Analog Devices
ADA4571-2 AD-ADA4571-2 Datasheet
258Kb / 13P
   Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner
ADA4571 AD-ADA4571 Datasheet
576Kb / 21P
   Integrated AMR Angle Sensor and Signal Conditioner
Honeywell Solid State Electronics Center
Honeywell Solid State E...
VM821Q1 HONEYWELL-VM821Q1 Datasheet
1Mb / 2P
   AMR 4-Pin Quadrature Sensor Integrated Circuit
10/18
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com