データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD137 データシート(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 BD137
部品情報  TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BD137 データシート(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  BD137 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BD137 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BD137 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BD137 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
10
100
1000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
10
100
1000
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
10
100
1000
0
50
100
150
200
250
300
350
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
400
600
800
1000
10
100
1000
V
CE= 2V
T
a=100
oC
T
a=25
oC
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
h
FE
——
1500
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
c
——
T
a
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
β=10
I
C
V
BEsat
——
1500
T
a=25
T
a=100
β=10
V
CEsat
——
I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
1500
COMMON
EMITTER
T
a=25
1mA
0.9mA
0.8mA
0.7mA
0.6mA
0.5mA
0.4mA
0.3mA
0.2mA
I
B=0.1mA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
VCE=2V
Ta=25℃
Ta=100
oC
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE(mV)
I
C——VBE
1500
Typical Characteristics
www.cj-elec.com
3
D,Aug,2017


同様の部品番号 - BD137

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
BD137 MOTOROLA-BD137 Datasheet
100Kb / 4P
   Plastic Medium Power Silicon NPN Transistor
logo
Unisonic Technologies
BD137 UTC-BD137 Datasheet
115Kb / 3P
   NPN POWER TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
BD137 ETC-BD137 Datasheet
1Mb / 14P
   GERMANIOVE TRANZISTORY
logo
NXP Semiconductors
BD137 PHILIPS-BD137 Datasheet
44Kb / 8P
   NPN power transistors
1999 Apr 12
logo
Savantic, Inc.
BD137 SAVANTIC-BD137 Datasheet
111Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - BD137

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MJE170 JIANGSU-MJE170 Datasheet
919Kb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1167 JIANGSU-2SB1167 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2314 JIANGSU-2SC2314 Datasheet
971Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD138 JIANGSU-BD138 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD233 JIANGSU-BD233 Datasheet
285Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD433 JIANGSU-BD433 Datasheet
939Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD669AL JIANGSU-2SD669AL Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
3DA882 JIANGSU-3DA882 Datasheet
954Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
MJE13003 DGNJDZ-MJE13003 Datasheet
171Kb / 1P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
D882 DGNJDZ-D882 Datasheet
397Kb / 2P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD439 DGNJDZ-BD439 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com