データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS82582Q20GE-450I データシート(PDF) 11 Page - GSI Technology

部品番号 GS82582Q20GE-450I
部品情報  288Mb SigmaQuad-II Burst of 2 SRAM
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS82582Q20GE-450I データシート(HTML) 11 Page - GSI Technology

Back Button GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 13Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 14Page - GSI Technology GS82582Q20GE-450I Datasheet HTML 15Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
Capacitance
oC, f = 1 MHZ, VDD = 1.8 V)
Parameter
Symbol
Test conditions
Typ.
Max.
Unit
Input Capacitance
CIN
VIN = 0 V
4
5
pF
Output Capacitance
COUT
VOUT = 0 V
6
7
pF
Clock Capacitance
CCLK
VIN = 0 V
5
6
pF
Note:
This parameter is sample tested.
AC Test Conditions
Parameter
Conditions
Input high level
1.25
Input low level
0.25 V
Max. input slew rate
2 V/ns
Input reference level
0.75
Output reference level
VDDQ/2
Note:
Test conditions as specified with output loading as shown unless otherwise noted.
GS82582Q20/38GE-500/450/400/375
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.04 4/2016
11/25
© 2012, GSI Technology
DQ
VT == 0.75 V
50
RQ = 250
(HSTL I/O)
VREF = 0.75 V
AC Test Load Diagram
Input and Output Leakage Characteristics
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min.
Max
Input Leakage Current
(except mode pins)
IIL
VIN = 0 to VDD
–2 uA
2 uA
Doff
IILDOFF
VIN = 0 to VDD
–20 uA
2 uA
ODT
IIL ODT
VIN = 0 to VDD
–2 uA
20 uA
Output Leakage Current
IOL
Output Disable,
VOUT = 0 to VDDQ
–2 uA
2 uA
(TA = 25


同様の部品番号 - GS82582Q20GE-450I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS82582Q20GE-450I GSI-GS82582Q20GE-450I Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-II Burst of 2 SRAM
More results

同様の説明 - GS82582Q20GE-450I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS82582Q20GE-450I GSI-GS82582Q20GE-450I Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-II Burst of 2 SRAM
GS82582Q19GE-400 GSI-GS82582Q19GE-400 Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q37GE-300 GSI-GS82582Q37GE-300 Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582QT19GE-400I GSI-GS82582QT19GE-400I Datasheet
325Kb / 26P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q19GE-400I GSI-GS82582Q19GE-400I Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q37GE-400 GSI-GS82582Q37GE-400 Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582QT20GE-450I GSI-GS82582QT20GE-450I Datasheet
325Kb / 26P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q19GE-333 GSI-GS82582Q19GE-333 Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q20GE-400 GSI-GS82582Q20GE-400 Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q19GE-300I GSI-GS82582Q19GE-300I Datasheet
436Kb / 25P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com