データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4742A データシート(PDF) 4 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

部品番号 1N4742A
部品情報  1W Silicon Planar Power Zener Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

1N4742A データシート(HTML) 4 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  1N4742A Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1N4742A Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1N4742A Datasheet HTML 3Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1N4742A Datasheet HTML 4Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
I, Lead Length (mm)
Fig. 2 Typical Thermal Resistance vs. Lead Length
0
0
5
10
15
50
100
150
30
20
25
200
250
100
0
0
0.2
0.4
0.8
0.6
1.0
200
TA, Ambient Temperature
Fig. 1 Power Dissipation vs Ambient Temperature
VR=30V
VR=20V
VR=5V
VR=2V
VR=0V
f=1MHz
TA=25°C
50
Vz, Zener Voltage (V)
Fig. 3 Junction Capacitance vs Zener Voltage
100
1
010
20
30
40
10
1000
100
2mA
Vz, Zener Voltage (V)
Fig. 4 Typical Zener Impedance vs. Zener Voltage
60
1
1
10mA
20mA
10
5mA
10
100
Iz=1mA
1000
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
4 of 4
www.senocn.com
1N4727A-1N4761A
1N4727A-1N4761A
Alldatasheet


同様の部品番号 - 1N4742A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
1N4742A PHILIPS-1N4742A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
logo
Vishay Siliconix
1N4742A VISHAY-1N4742A Datasheet
75Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
Renesas Technology Corp
1N4742A RENESAS-1N4742A Datasheet
166Kb / 6P
   Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4742A ANOVA-1N4742A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N4742A PFS-1N4742A Datasheet
390Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N4742A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4727 ZSELEC-1N4727 Datasheet
202Kb / 4P
   1W Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4728THRU1N4764 CHENYI-1N4728THRU1N4764 Datasheet
55Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
MM1W3V3 ZSELEC-MM1W3V3 Datasheet
297Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N4278 JINANJINGHENG-1N4278 Datasheet
131Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BZV85-C2V7 JINGHENG-BZV85-C2V7 Datasheet
74Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMA4728A JUXING-SMA4728A Datasheet
2Mb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
1SMAF4728A JUXING-1SMAF4728A Datasheet
572Kb / 3P
   1W Silicon Planar Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SMA4728 JINGHENG-SMA4728 Datasheet
74Kb / 2P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
1N4728A DAESAN-1N4728A Datasheet
314Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N4749 TGS-1N4749 Datasheet
308Kb / 3P
   1W SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com