データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS81302Q08E-250I データシート(PDF) 3 Page - GSI Technology

部品番号 GS81302Q08E-250I
部品情報  144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS81302Q08E-250I データシート(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS81302Q08E-250I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 33 page
background image
8M x 18 SigmaQuad-II SRAM—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
SA
SA
W
BW1
K
NC/SA
(288Mb)
R
SA
SA
CQ
B
NC
Q9
D9
SA
NC
K
BW0
SA
NC
NC
Q8
C
NC
NC
D10
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
Q7
D8
D
NC
D11
Q10
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
D7
E
NC
NC
Q11
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
D6
Q6
F
NC
Q12
D12
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
Q5
G
NC
D13
Q13
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
D5
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
D14
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
Q4
D4
K
NC
NC
Q14
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
D3
Q3
L
NC
Q15
D15
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
Q2
M
NC
NC
D16
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
Q1
D2
N
NC
D17
Q16
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
D1
P
NC
NC
Q17
SA
SA
C
SA
SA
NC
D0
Q0
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
C
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—15 x 17 mm2 Body—1 mm Bump Pitch
Notes:
1. BW0 controls writes to D0:D8. BW1 controls writes to D9:D17.
2. A7 is the expansion address.
GS81302Q08/09/18/36E-300/250
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.04d 8/2017
3/33
© 2011, GSI Technology


同様の部品番号 - GS81302Q08E-250I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS81302Q08E-250I GSI-GS81302Q08E-250I Datasheet
372Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
More results

同様の説明 - GS81302Q08E-250I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS81302Q18GE-300I GSI-GS81302Q18GE-300I Datasheet
372Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q18AGD-333 GSI-GS81302Q18AGD-333 Datasheet
608Kb / 29P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302Q18AGD-375I GSI-GS81302Q18AGD-375I Datasheet
608Kb / 29P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302D18AGD-400I GSI-GS81302D18AGD-400I Datasheet
507Kb / 28P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 4 SRAM
GS81302D08GE-300 GSI-GS81302D08GE-300 Datasheet
581Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 4 SRAM
GS81302D18E-333I GSI-GS81302D18E-333I Datasheet
581Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 4 SRAM
GS81302D09E-350 GSI-GS81302D09E-350 Datasheet
581Kb / 34P
   144Mb SigmaQuadTM-II Burst of 4 SRAM
GS81302TT07 GSI-GS81302TT07 Datasheet
436Kb / 30P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302T06 GSI-GS81302T06 Datasheet
390Kb / 29P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
GS81302T07 GSI-GS81302T07 Datasheet
441Kb / 31P
   144Mb SigmaDDRTM-II Burst of 2 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com