データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD120AN15A0 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD120AN15A0
部品情報  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD120AN15A0 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD120AN15A0 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD120AN15A0 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
FDP120AN15A0 / FDD120AN15A0 Rev. B
PSPICE Electrical Model
.SUBCKT FDD120AN15A0 2 1 3 ;
rev July 2002
Ca 12 8 2.5e-10
Cb 15 14 2.5e-10
Cin 6 8 7.5e-10
Dbody 7 5 DbodyMOD
Dbreak 5 11 DbreakMOD
Dplcap 10 5 DplcapMOD
Ebreak 11 7 17 18 162
Eds 14 8 5 8 1
Egs 13 8 6 8 1
Esg 6 10 6 8 1
Evthres 6 21 19 8 1
Evtemp 20 6 18 22 1
It 8 17 1
Lgate 1 9 3e-9
Ldrain 2 5 1.0e-9
Lsource 3 7 2e-9
RLgate 1 9 30
RLdrain 2 5 10
RLsource 3 7 20
Mmed 16 6 8 8 MmedMOD
Mstro 16 6 8 8 MstroMOD
Mweak 16 21 8 8 MweakMOD
Rbreak 17 18 RbreakMOD 1
Rdrain 50 16 RdrainMOD 6.55e-2
Rgate 9 20 3.6
RSLC1 5 51 RSLCMOD 1.0e-6
RSLC2 5 50 1.0e3
Rsource 8 7 RsourceMOD 2.8e-2
Rvthres 22 8 RvthresMOD 1
Rvtemp 18 19 RvtempMOD 1
S1a 6 12 13 8 S1AMOD
S1b 13 12 13 8 S1BMOD
S2a 6 15 14 13 S2AMOD
S2b 13 15 14 13 S2BMOD
Vbat 22 19 DC 1
ESLC 51 50 VALUE={(V(5,51)/ABS(V(5,51)))*(PWR(V(5,51)/(1e-6*25),3))}
.MODEL DbodyMOD D (IS=4E-12 N=1.07 RS=6.5e-3 TRS1=3.0e-3 TRS2=1.5e-6
+ CJO=5.5e-10 M=0.65 TT=5e-8 XTI=4.2)
.MODEL DbreakMOD D (RS=0.5 TRS1=1e-3 TRS2=-1e-6)
.MODEL DplcapMOD D (CJO=1.56e-10 IS=1.0e-30 N=10 M=0.62)
.MODEL MmedMOD NMOS (VTO=3.6 KP=1.8 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u RG=3.6)
.MODEL MstroMOD NMOS (VTO=4.4 KP=30 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u)
.MODEL MweakMOD NMOS (VTO=3.14 KP=0.02 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u RG=36 RS=0.1)
.MODEL RbreakMOD RES (TC1=1.1e-3 TC2=-1e-6)
.MODEL RdrainMOD RES (TC1=8.5e-3 TC2=2.5e-5)
.MODEL RSLCMOD RES (TC1=3.4e-3 TC2=1.5e-6)
.MODEL RsourceMOD RES (TC1=4.1e-3 TC2=1e-6)
.MODEL RvthresMOD RES (TC1=-3.6e-3 TC2=-1.4e-5)
.MODEL RvtempMOD RES (TC1=-4.1e-3 TC2=1.5e-6)
.MODEL S1AMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-6.0 VOFF=-4.0)
.MODEL S1BMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-4.0 VOFF=-6.0)
.MODEL S2AMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-2.5 VOFF=-0.5)
.MODEL S2BMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-0.5 VOFF=-2.5)
.ENDS
Note: For further discussion of the PSPICE model, consult A New PSPICE Sub-Circuit for the Power MOSFET Featuring Global
Temperature Options; IEEE Power Electronics Specialist Conference Records, 1991, written by William J. Hepp and C. Frank
Wheatley.
18
22
+
-
6
8
+
-
5
51
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ESLC
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6


同様の部品番号 - FDD120AN15A0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD120AN15A0 VBSEMI-FDD120AN15A0 Datasheet
1,004Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD120AN15A0-F085 ONSEMI-FDD120AN15A0-F085 Datasheet
447Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 150V, 14A, 120m廓
September-2017, Rev. 3
More results

同様の説明 - FDD120AN15A0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com