データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS8662DT38BD-400 データシート(PDF) 10 Page - GSI Technology

部品番号 GS8662DT38BD-400
部品情報  72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8662DT38BD-400 データシート(HTML) 10 Page - GSI Technology

Back Button GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 12Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 13Page - GSI Technology GS8662DT38BD-400 Datasheet HTML 14Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 33 page
background image
Byte Write Clock Truth Table
BW
BW
BW
BW
Current Operation
D
D
D
D
K
(tn+1)
K
(tn+1½)
K
(tn+2)
K
(tn+2½)
K
(tn)
K
(tn+1)
K
(tn+1½)
K
(tn+2)
K
(tn+2½)
T
T
T
T
Write
Dx stored if BWn = 0 in all four data transfers
D0
D2
D3
D4
T
F
F
F
Write
Dx stored if BWn = 0 in 1st data transfer only
D0
X
X
X
F
T
F
F
Write
Dx stored if BWn = 0 in 2nd data transfer only
X
D1
X
X
F
F
T
F
Write
Dx stored if BWn = 0 in 3rd data transfer only
X
X
D2
X
F
F
F
T
Write
Dx stored if BWn = 0 in 4th data transfer only
X
X
X
D3
F
F
F
F
Write Abort
No Dx stored in any of the four data transfers
X
X
X
X
Notes:
1. “1” = input “high”; “0” = input “low”; “X” = input “don’t care”; “T” = input “true”; “F” = input “false”.
2. If one or more BWn = 0, then BW = “T”, else BW = “F”.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.00b 8/2017
10/33
© 2011, GSI Technology
GS8662DT20/38BD-550/500/450/400/350
GS8662DT06/11BD-500/450/400/350


同様の部品番号 - GS8662DT38BD-400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8662DT38BD-450I GSI-GS8662DT38BD-450I Datasheet
556Kb / 33P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
More results

同様の説明 - GS8662DT38BD-400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8662D19BD-300I GSI-GS8662D19BD-300I Datasheet
506Kb / 29P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662D07BD-350 GSI-GS8662D07BD-350 Datasheet
506Kb / 29P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT07BGD-400I GSI-GS8662DT07BGD-400I Datasheet
505Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT10BD-350I GSI-GS8662DT10BD-350I Datasheet
505Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT07 GSI-GS8662DT07 Datasheet
412Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662QT07 GSI-GS8662QT07 Datasheet
407Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT11BD-350 GSI-GS8662DT11BD-350 Datasheet
556Kb / 33P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT10BD-300I GSI-GS8662DT10BD-300I Datasheet
505Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662D07BD-450 GSI-GS8662D07BD-450 Datasheet
506Kb / 29P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662D20BGD-450 GSI-GS8662D20BGD-450 Datasheet
556Kb / 33P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8662DT37BGD-400I GSI-GS8662DT37BGD-400I Datasheet
505Kb / 28P
   72Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com