データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IC-SG85 データシート(PDF) 3 Page - IC-Haus GmbH

部品番号 IC-SG85
部品情報  Infrared LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ICHAUS [IC-Haus GmbH]
ホームページ  http://www.ichaus.biz
Logo ICHAUS - IC-Haus GmbH

IC-SG85 データシート(HTML) 3 Page - IC-Haus GmbH

  IC-SG85 Datasheet HTML 1Page - IC-Haus GmbH IC-SG85 Datasheet HTML 2Page - IC-Haus GmbH IC-SG85 Datasheet HTML 3Page - IC-Haus GmbH IC-SG85 Datasheet HTML 4Page - IC-Haus GmbH IC-SG85 Datasheet HTML 5Page - IC-Haus GmbH IC-SG85 Datasheet HTML 6Page - IC-Haus GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
iC-SG85 BLCC SG1C
Infrared LED
Rev B4, Page 3/6
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb = 25°C, unless otherwise noted
Item
Symbol
Parameter
Conditions
Unit
No.
Min.
Typ.
Max.
Electrical and Optical Characteristics
001 VF
Forward voltage
IF = 20 mA
1.4
1.8
V
002 VR
Reverse voltage
IR = 5 µA
5
V
003 Φe
Radiant power
IF = 20 mA
4.0
mW
004 TK(Φe)
Temperature coefficient of radiant
power
IF = 20 mA, Tj = 25°C...125°C
-0.6
%/K
005 λp
Peak wavelength
IF = 20 mA
840
850
860
nm
006 ∆λ
Spectral half width
IF = 20 mA
30
nm
008 tr, tf
Switching time
IF = 100 mA, RL = 50 Ω
12
ns
Remarks: Measured optical characteristcs may depend on conditions and equipment and thus differ in its given
typical values.


同様の部品番号 - IC-SG85

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IC-Haus GmbH
IC-SG85 ICHAUS-IC-SG85 Datasheet
131Kb / 4P
   Infrared LED
IC-SG85BLCCSG1C ICHAUS-IC-SG85BLCCSG1C Datasheet
131Kb / 4P
   Infrared LED
IC-SG85BLCCSG4C ICHAUS-IC-SG85BLCCSG4C Datasheet
282Kb / 5P
   Infrared LED
IC-SG85SG1C ICHAUS-IC-SG85SG1C Datasheet
294Kb / 2P
   LIGHT FOR MOTION
More results

同様の説明 - IC-SG85

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hamamatsu Corporation
L8245 HAMAMATSU-L8245_06 Datasheet
59Kb / 2P
   Infrared LED
logo
IC-Haus GmbH
IC-SG85 ICHAUS-IC-SG85 Datasheet
131Kb / 4P
   Infrared LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
ELD-810-345 ROITHNER-ELD-810-345 Datasheet
264Kb / 4P
   Infrared LED
logo
Marktech Corporate
MT5850-IR MARKTECH-MT5850-IR_15 Datasheet
573Kb / 2P
   Infrared LED
MT51020-IR MARKTECH-MT51020-IR_15 Datasheet
577Kb / 2P
   Infrared LED
MT51550-IR MARKTECH-MT51550-IR_15 Datasheet
593Kb / 2P
   Infrared LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
LED1200 ROITHNER-LED1200 Datasheet
1Mb / 8P
   Infrared LED
logo
Marktech Corporate
MTE2081-OH5 MARKTECH-MTE2081-OH5 Datasheet
755Kb / 3P
   Infrared LED
MT51550-IR MARKTECH-MT51550-IR Datasheet
593Kb / 2P
   Infrared LED
MTE1040 MARKTECH-MTE1040 Datasheet
64Kb / 2P
   INFRARED LED?
MTE1070A MARKTECH-MTE1070A Datasheet
70Kb / 2P
   INFRARED LED?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com