データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD9250BCPZ-170 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD9250BCPZ-170
部品情報  Dual Analog-to-Digital Converter
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9250BCPZ-170 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9250BCPZ-170 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 45 page
background image
AD9250
Data Sheet
Rev. E | Page 6 of 45
ADC AC SPECIFICATIONS
AVDD = 1.8 V, DRVDD = 1.8 V, DVDD = 1.8 V, maximum sample rate for speed grade, VIN = −1.0 dBFS differential input, 1.75 V p-p
full-scale input range, link parameters used were M = 2 and L = 2, unless otherwise noted.
Table 2.
AD9250-170
AD9250-250
Parameter1
Temperature
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
SIGNAL-TO-NOISE-RATIO (SNR)
fIN = 30 MHz
25°C
72.5
72.1
dBFS
fIN = 90 MHz
25°C
72.0
71.7
dBFS
Full
70.7
dBFS
fIN = 140 MHz
25°C
71.4
71.2
dBFS
fIN = 185 MHz
25°C
70.7
70.6
dBFS
Full
69.3
dBFS
fIN = 220 MHz
25°C
70.1
70.0
dBFS
SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION (SINAD)
fIN = 30 MHz
25°C
71.3
70.7
dBFS
fIN = 90 MHz
25°C
70.9
70.5
dBFS
Full
69.6
dBFS
fIN = 140 MHz
25°C
70.3
70.0
dBFS
fIN = 185 MHz
25°C
69.6
69.5
dBFS
Full
68.0
dBFS
fIN = 220 MHz
25°C
68.9
68.8
dBFS
EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB)
fIN = 30 MHz
25°C
11.5
11.5
Bits
fIN = 90 MHz
25°C
11.4
11.4
Bits
fIN = 140 MHz
25°C
11.3
11.3
Bits
fIN = 185 MHz
25°C
11.1
11.2
Bits
fIN = 220 MHz
25°C
10.9
11.0
Bits
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)
fIN = 30 MHz
25°C
92
89
dBc
fIN = 90 MHz
25°C
95
86
dBc
Full
78
dBc
fIN = 140 MHz
25°C
91
86
dBc
fIN = 185 MHz
25°C
86
88
dBc
Full
80
dBc
fIN = 220 MHz
25°C
85
88
dBc
WORST SECOND OR THIRD HARMONIC
fIN = 30 MHz
25°C
−92
−89
dBc
fIN = 90 MHz
25°C
−95
−87
dBc
Full
−78
dBc
fIN = 140 MHz
25°C
−91
−86
dBc
fIN = 185 MHz
25°C
−86
−88
dBc
Full
−80
dBc
fIN = 220 MHz
25°C
−85
−88
dBc
WORST OTHER (HARMONIC OR SPUR)
fIN = 30 MHz
25°C
−95
−94
dBc
fIN = 90 MHz
25°C
−94
−96
dBc
Full
−78
dBc
fIN = 140 MHz
25°C
−97
−96
dBc
fIN = 185 MHz
25°C
−96
−88
dBc
Full
−80
dBc
fIN = 220 MHz
25°C
−93
−91
dBc


同様の部品番号 - AD9250BCPZ-170

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9250BCPZ-170 AD-AD9250BCPZ-170 Datasheet
1Mb / 44P
   14-Bit, 170 MSPS/250 MSPS, JESD204B,Dual Analog-to-Digital Converter
REV. 0
More results

同様の説明 - AD9250BCPZ-170

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9234 AD-AD9234_17 Datasheet
1Mb / 67P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9680 AD-AD9680_17 Datasheet
3Mb / 99P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9684 AD-AD9684_17 Datasheet
1Mb / 65P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9689 AD-AD9689 Datasheet
2Mb / 134P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9691 AD-AD9691_17 Datasheet
1Mb / 73P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9695 AD-AD9695 Datasheet
5Mb / 136P
   Dual Analog-to-Digital Converter
AD9640 AD-AD9640_17 Datasheet
1Mb / 54P
   1.8V Dual Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
TMS57014A TI-TMS57014A Datasheet
227Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9218 AD-AD9218_17 Datasheet
872Kb / 29P
   3V Dual Analog-to-Digital Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC725 BURR-BROWN-DAC725 Datasheet
102Kb / 7P
   Dual 16-Bit DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com