データシートサーチシステム |
|
1ZC36 データシート(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
|
1ZC36 データシート(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
1 / 4 page 1ZC12~1ZC120 2001-06-13 1 TOSHIBA ZENER DIODE SILICON DIFFUSED TYPE 1ZC12~1ZC120 CONSTANT VOLTAGE REGULATION TELEPHONE, PRINTER USES l Average Power Dissipation : P = 1.0W l Zener Voltage : VZ = 12~120 V l Tolerance of Zener Voltage (VZ) : ±10% l Plastic Mold Package MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C) CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT Power Dissipation P 1.0 W Junction Temperature Tj −40~150 °C Storage Temperature Range Tstg −40~150 °C MARKING JEDEC ― EIAJ ― TOSHIBA 3−3F2A Weight: 0.18g (Typ.) Unit: mm TENTATIVE |
同様の部品番号 - 1ZC36 |
|
同様の説明 - 1ZC36 |