データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-016N002C データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-016N002C
部品情報  16 x 2 Character LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-016N002C データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-016N002C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-016N002C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-016N002C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: displays@vishay.com
Document Number: 37296
2
Revision: 29-Oct-08
LCD-016N002C
Vishay
16 x 2 Character LCD
DISPLAY CHARACTER ADDRESS CODE
Display Position
12
345678
9
10
11
12
13
14
15
16
DD RAM Address
000102
030405060708
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
DD RAM Address
404142
434445464748
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
INTERFACE PIN FUNCTION
PIN NO.
SYMBOL
FUNCTION
1VSS
Ground
2VDD
+ 3 V or + 5 V
3V0
Contrast adjustment
4
RS
H/L register select signal
5R/W
H/L read/write signal
6E
H
→ L enable signal
7
DB0
H/L data bus line
8
DB1
H/L data bus line
9
DB2
H/L data bus line
10
DB3
H/L data bus line
11
DB4
H/L data bus line
12
DB5
H/L data bus line
13
DB6
H/L data bus line
14
DB7
H/L data bus line
15
A/VEE
+ 4.2 V for LED (RA = 0 Ω)/negative voltage output
16
K
Power supply for B/L (0 V)
DIMENSIONS in millimeters
85.0 ± 0.5
H1
H2
13.2
8.6
12.1
7.5
LED - H/L B/L
Array
High
Low
71.2
66.0 (VA)
56.21 (AA)
9.4
12.0
16.9
2.45
A
K
80.0
45.0
2.5
21
16
15
4 x Ø 1.0
1.6
H2
1.6
H1 Max.
9.7 Max.
5.1
3.55
2.95
0.6
0.55
Dot Size
0.6
2.54
16 x Ø 1.0 PTH
16 x Ø 1.8 PAD
Pin Detail
2.5
4 x Ø 2.2 PTH
4 x Ø 5.0 PAD


同様の部品番号 - LCD-016N002C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C Datasheet
74Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C_V01 Datasheet
74Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C_V02 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
More results

同様の説明 - LCD-016N002C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-016N002D VISHAY-LCD-016N002D Datasheet
76Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 29-Oct-08
LCD-016N002J VISHAY-LCD-016N002J Datasheet
72Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 22-Jun-17
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1 Datasheet
77Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 02-Oct-12
LCD-016N002M VISHAY-LCD-016N002M Datasheet
84Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002S VISHAY-LCD-016N002S Datasheet
68Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002T VISHAY-LCD-016N002T Datasheet
70Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision: 05-Oct-12
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V01 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2022
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C_V02 Datasheet
75Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
01-Jan-2023
LCD-016M002C VISHAY-LCD-016M002C Datasheet
116Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-016M002M VISHAY-LCD-016M002M Datasheet
117Kb / 3P
   16 x 2 Character LCD
Revision 01-Oct-02
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com