データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-122H032L データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-122H032L
部品情報  122 x 32 Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-122H032L データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-122H032L Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-122H032L Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-122H032L Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: displays@vishay.com
Document Number: 37326
2
Revision: 04-Nov-08
LCD-122H032L
Vishay
122 x 32 Graphic LCD
INTERFACE PIN FUNCTION
PIN NO.
SYMBOL
FUNCTION
1VSS
Ground
2VDD
Supply voltage for logic
3V0
Operating voltage for LCD
4
RS
H/L register select signal
5VOUT
Positive voltage output
6NC
NC
7NC
NC
8
E
Enable signal
9R/W
H: Read data/L: Write data
10
DB0
Data bus line
11
DB1
Data bus line
12
DB2
Data bus line
13
DB3
Data bus line
14
DB4
Data bus line
15
DB5
Data bus line
16
DB6
Data bus line
17
DB7
Data bus line
18
RES
L: Reset the LCM
19
A
Power supply for B/L (+)
20
K
Power supply for B/L (-)
DIMENSIONS in millimeters
0.44
0.40
Dot Size
LED B/L
1.6
14.2 Max.
9.1
EL or NO B/L
1.6
10.2 Max.
5.1
2 x R1.25 PTH
2 x R2.5 PAD
20 x Ø 1.0 PTH
6 x Ø 1.0 PTH
1.8
1
K
A
20
79.0
2.5
2 x Ø 2.5 PTH
2 x Ø 5.0 PAD
1.5
48.26 (P2.54 x 19)
4.0
10.2
15.18
53.64 (AA)
12.0
60.0 (VA)
68.2
7.9
84.0 ± 0.5
76.0


同様の部品番号 - LCD-122H032L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-122H032L VISHAY-LCD-122H032L Datasheet
63Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032L VISHAY-LCD-122H032L Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-122H032L VISHAY-LCD-122H032L_V01 Datasheet
63Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032L VISHAY-LCD-122H032L_V02 Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
More results

同様の説明 - LCD-122H032L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-122H032BP1 VISHAY-LCD-122H032BP1_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032B VISHAY-LCD-122H032B_V01 Datasheet
65Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032K VISHAY-LCD-122H032K_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032M VISHAY-LCD-122H032M_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032D VISHAY-LCD-122H032D_V02 Datasheet
64Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-122H032G VISHAY-LCD-122H032G_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-122H032L VISHAY-LCD-122H032L_V01 Datasheet
63Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032BP1 VISHAY-LCD-122H032BP1_V02 Datasheet
65Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-122H032J VISHAY-LCD-122H032J_V02 Datasheet
67Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-122H032A VISHAY-LCD-122H032A_V01 Datasheet
67Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-122H032I VISHAY-LCD-122H032I Datasheet
70Kb / 3P
   122 x 32 Graphic LCD
Revision: 23-Jun-17
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com