データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-128H064C データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-128H064C
部品情報  128 x 64 Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-128H064C データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-128H064C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-128H064C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-128H064C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LCD-128H064C
www.vishay.com
Vishay
Revision: 23-Jun-17
2
Document Number: 37331
For technical questions, contact: displays@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
INTERFACE PIN FUNCTION
PIN NO.
SYMBOL
FUNCTION
1
CS1
Chip select for IC1
2
CS2
Chip select for IC2
3VSS
Ground
4VDD
Power supply (+5 V)
5V0
Contrast adjustment
6
D / I
Data / instruction
7R / W
Data read / write
8E
H
→ L enable signal
9DB0
Data bus line
10
DB1
Data bus line
11
DB2
Data bus line
12
DB3
Data bus line
13
DB4
Data bus line
14
DB5
Data bus line
15
DB6
Data bus line
16
DB7
Data bus line
17
RST
Reset
18
VEE
Negative voltage output
19
A
Power supply for LED (+4.2 V), RA = 0
Ω
20
K
Power supply for LED (0 V)
DIMENSIONS in millimeters
68.0
4 x Ø 2.5 PTH
4 x Ø 5.0 PAD
5.0
78.0 ± 0.5
8.0
62.0 (VA)
2.0
74.0
56.3 (AA)
10.85
48.26 (P2.54 x 19)
13.0
20 x Ø 1.0 PTH
20 x Ø 2.0 PAD
120
1.8
K
2.25
4 x Ø 1.0 PTH
A
EL or NO B/L
1.6
9.7 Max.
5.1
0.44
0.42
Dot Size
H1
H2
14.3
9.7
12.1
7.5
LED - H/L B/L
Array
High
Low
1.6
H1 Max.
H2


同様の部品番号 - LCD-128H064C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-128H064C VISHAY-LCD-128H064C Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCDs
01-Jan-2022
LCD-128H064C VISHAY-LCD-128H064C Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064C VISHAY-LCD-128H064C_V01 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCDs
01-Jan-2022
LCD-128H064C VISHAY-LCD-128H064C_V02 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
More results

同様の説明 - LCD-128H064C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-128H064E VISHAY-LCD-128H064E_V02 Datasheet
71Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064M VISHAY-LCD-128H064M_V02 Datasheet
73Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064D VISHAY-LCD-128H064D Datasheet
68Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
Revision: 14-Apr-14
LCD-128H064K VISHAY-LCD-128H064K Datasheet
74Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
Revision: 16-Mar-09
LCD-128H064C VISHAY-LCD-128H064C_V02 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064D VISHAY-LCD-128H064D_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064A VISHAY-LCD-128H064A Datasheet
74Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
Revision: 16-Mar-09
LCD-128H064B VISHAY-LCD-128H064B_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H064I VISHAY-LCD-128H064I_V01 Datasheet
64Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-128H064M VISHAY-LCD-128H064M_V01 Datasheet
72Kb / 3P
   128 x 64 Graphic LCD
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com