データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-128H128A データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-128H128A
部品情報  128 x 128 Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-128H128A データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-128H128A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-128H128A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-128H128A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LCD-128H128A
www.vishay.com
Vishay
Revision: 06-Nov-12
2
Document Number: 37346
For technical questions, contact: displays@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
INTERFACE PIN FUNCTION
PIN NO.
SYMBOL
FUNCTION
1
FGND
Frame ground
2
GND
Power supply (ground)
3VDD
Power supply (+ 5 V)
4V0
Contrast adjustment
5WR
Data write
6RD
Data read
7CE
Chip enable
8C/D
Command/data select
9
NC
No connection
10
RST
Reset signal
11
DB0
Data bus line
12
DB1
Data bus line
13
DB2
Data bus line
14
DB3
Data bus line
15
DB4
Data bus line
16
DB5
Data bus line
17
DB6
Data bus line
18
DB7
Data bus line
19
FS
Font selection
20
NC/VEE
NC/negative voltage output
21
A
Power supply for LED B/L (+ 4.2 V)
22
K
Power supply for LED B/L (0 V)
DIMENSIONS in millimeters
0.43
0.40
Dot Size
4 x Ø 1.0
5.25
A
K
25.4
(P2.54 x 10)
20 x Ø 1.0 PTH
20 x Ø 1.8 PAD
37.0
22
21
2
1
24.0
5.0
4 x R1.75
85.0 ± 0.5
4.0
73.0
5.0
75.0
62.0
11.5
55.01
15.0
9.9
14.5 Max.
LED B/L
EL or NO B/L
9.3 Max.
1.6
4.7


同様の部品番号 - LCD-128H128A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-128H128A VISHAY-LCD-128H128A Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 128 Graphic LCDs
01-Jan-2022
LCD-128H128A VISHAY-LCD-128H128A Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128H128A VISHAY-LCD-128H128A_V01 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 128 Graphic LCDs
01-Jan-2022
LCD-128H128A VISHAY-LCD-128H128A_V02 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2023
More results

同様の説明 - LCD-128H128A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-128H128A VISHAY-LCD-128H128A_V02 Datasheet
67Kb / 3P
   128 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-128G128B VISHAY-LCD-128G128B Datasheet
108Kb / 3P
   128 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G128A VISHAY-LCD-128G128A Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
logo
List of Unclassifed Man...
WG128128A ETC-WG128128A Datasheet
163Kb / 1P
   LCD MODULE GRAPHIC 128 X 128 DOTS
logo
Vishay Siliconix
LCD-160H128B VISHAY-LCD-160H128B Datasheet
61Kb / 3P
   160 x 128 Graphic LCD
Revision: 11-Dec-12
LCD-160H128E VISHAY-LCD-160H128E Datasheet
63Kb / 3P
   160 x 128 Graphic LCD
Revision: 07-Nov-12
LCD-240H128T VISHAY-LCD-240H128T Datasheet
63Kb / 3P
   240 x 128 Graphic LCD
Revision: 15-Jun-11
LCD-240H128B VISHAY-LCD-240H128B_V01 Datasheet
133Kb / 3P
   240 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2022
LCD-160H128C VISHAY-LCD-160H128C_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   160 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-160H128E VISHAY-LCD-160H128E_V02 Datasheet
66Kb / 3P
   160 x 128 Graphic LCD
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com