データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS5BH データシート(PDF) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

部品番号 LS5BH
部品情報  Surface Mount Schottky Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
ホームページ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

LS5BH データシート(HTML) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

  LS5BH Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics LS5BH Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics LS5BH Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics LS5BH Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LS5BH
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 100V Forward Current 5A
Package Outline Dimensions
Packing Information
Packing quantities:
10,000 pcs/Reel,12mm Tape, 13" Reel
Tape & Reel Specification
Soldering footprint
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.92
1.08
0.036
0.043
A1
0
0.1
0.000
0.004
B
1.25
1.45
0.049
0.057
C
0.1
0.25
0.004
0.010
D
2.6
2.8
0.102
0.110
E
4.1
4.3
0.161
0.169
L
0.7
1.1
0.028
0.043
HE
4.8
5.2
0.189
0.205
Unit: mm
Unit: inch
www.goodark.com
3/4
2014.03-Rev.A


同様の部品番号 - LS5BH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
LS5BH GOOD-ARK-LS5BH_15 Datasheet
218Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier Reverse Voltage 100V Forward Current 5A
More results

同様の説明 - LS5BH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SGL34-20 PACELEADER-SGL34-20 Datasheet
606Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
SR320M PACELEADER-SR320M Datasheet
607Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
DSK12 WINNERJOIN-DSK12 Datasheet
64Kb / 2P
   Surface Mount Schottky rectifier
logo
GOOD-ARK Electronics
PS12 GOOD-ARK-PS12 Datasheet
447Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
PS26 GOOD-ARK-PS26 Datasheet
450Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SGC101BSH GOOD-ARK-SGC101BSH Datasheet
218Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SGC2060ST GOOD-ARK-SGC2060ST Datasheet
410Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SK1B5 GOOD-ARK-SK1B5 Datasheet
766Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Rectifier
FS32 GOOD-ARK-FS32 Datasheet
367Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
LS24A GOOD-ARK-LS24A Datasheet
395Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
LS26 GOOD-ARK-LS26 Datasheet
423Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com