データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IR2130 データシート(PDF) 15 Page - International Rectifier

部品番号 IR2130
部品情報  3-PHASE BRIDGE DRIVER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR2130 データシート(HTML) 15 Page - International Rectifier

Back Button IR2130 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 13Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 14Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 15Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 16Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 17Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 18Page - International Rectifier IR2130 Datasheet HTML 19Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 26 page
background image
IR2130/IR2132(J)(S) & (PbF)
www.irf.com
15
Figure 29A. Logic “1” Input Current vs. Temperature
Figure 29A. Logic “1” Input Current vs. Voltage
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
Typ.
Max.
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
10
12
14
16
18
20
VCC Supply Voltage (V)
Max.
Typ.
Figure 28A. VCC Supply Current vs. Temperature
Figure 28B. VCC Supply Current vs. Voltage
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
Typ.
Max.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
10
12
14
16
18
20
VCC Supply Voltage (V)
Max.
Typ.
Figure 27A. VBS Supply Current vs. Temperature
Figure 27B. VBS Supply Current vs. Voltage
0
20
40
60
80
100
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Temperature (°C)
Typ.
Max.
0
20
40
60
80
100
10
12
14
16
18
20
VBS Floating Supply Voltage (V)
Max.
Typ.


同様の部品番号 - IR2130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IR2130 IRF-IR2130 Datasheet
639Kb / 21P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR2130 IRF-IR2130 Datasheet
304Kb / 26P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
logo
Infineon Technologies A...
IR2130 INFINEON-IR2130 Datasheet
306Kb / 26P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
Data Sheet No. PD60019 Rev.P
logo
International Rectifier
IR21303C IRF-IR21303C Datasheet
247Kb / 21P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR2130D IRF-IR2130D Datasheet
170Kb / 21P
   3-PHASE DRIVER
More results

同様の説明 - IR2130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MPIC2130 MOTOROLA-MPIC2130 Datasheet
179Kb / 6P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
logo
International Rectifier
IR21363 IRF-IR21363_15 Datasheet
325Kb / 27P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR2237 IRF-IR2237 Datasheet
173Kb / 12P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR21303C IRF-IR21303C Datasheet
247Kb / 21P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IRS2332JTRPBF IRF-IRS2332JTRPBF Datasheet
1Mb / 39P
   3-PHASE-BRIDGE DRIVER
IR2130 IRF-IR2130 Datasheet
639Kb / 21P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR2132 IRF-IR2132 Datasheet
643Kb / 21P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IRS2330SPBF IRF-IRS2330SPBF Datasheet
1Mb / 39P
   3-PHASE-BRIDGE DRIVER
IR2133 IRF-IR2133_15 Datasheet
433Kb / 27P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR2130 IRF-IR2130_15 Datasheet
304Kb / 26P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
IR21364PBF IRF-IR21364PBF_15 Datasheet
364Kb / 20P
   3-PHASE BRIDGE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com