データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

320520508 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 320520508
部品情報  Induktiver N채herungsschalter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520508 データシート(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520508 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520508 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW-AD-51#-M8
DW-AS-51#-M8
DW-AS-51#-M8-001
Einbau / Montage / Installation:
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 505
DW-AD-511-M8
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
44 g
320 520 506
DW-AD-512-M8
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
44 g
320 520 507
DW-AD-513-M8
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
44 g
320 520 508
DW-AD-514-M8
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
44 g
320 520 517
DW-AD-511-M8-750
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 520 518
DW-AD-512-M8-750
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 520 519
DW-AD-513-M8-750
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
43 g
320 520 520
DW-AD-514-M8-750
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
43 g
320 520 533
DW-AS-511-M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
19 g
320 520 534
DW-AS-512-M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
19 g
320 520 535
DW-AS-513-M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
19 g
320 520 536
DW-AS-514-M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
19 g
320 520 537
DW-AS-511-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
16 g
320 520 538
DW-AS-512-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
16 g
320 520 539
DW-AS-513-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
16 g
320 520 540
DW-AS-514-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
16 g
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,44
aluminium
0,47
laiton
0,55
acier INOX V2A
0,77
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
510-M8_IC.indd / page 1-2 / rev. 2 / 04.01.11 - MDM
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
nicht bündig
non noyable
non-embeddable
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
DW-AD-51#-M8-750
12
28


同様の部品番号 - 320520508

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
320520508 CONTRINEX-320520508 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
320520508 CONTRINEX-320520508 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
320520508 CONTRINEX-320520508 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
320520508 CONTRINEX-320520508 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
320520508 CONTRINEX-320520508 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results

同様の説明 - 320520508

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-653-M8 CONTRINEX-DW-AD-653-M8 Datasheet
227Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-523-M8 CONTRINEX-DW-AS-523-M8 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-626-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-626-M12-120 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-310 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-310 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-411 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-411 Datasheet
135Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M50-300 CONTRINEX-DW-HD-603-M50-300 Datasheet
126Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M12 CONTRINEX-DW-DS-625-M12 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M18-120 CONTRINEX-DW-DS-625-M18-120 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-501-M5 CONTRINEX-DW-AS-501-M5 Datasheet
171Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M8-001 CONTRINEX-DW-DS-625-M8-001 Datasheet
131Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com