データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM05VL データシート(PDF) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

部品番号 FM05VL
部品情報  High Power ESD Protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
ホームページ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FM05VL データシート(HTML) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FM05VL Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FM05VL Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Parameter
Symbol
Condition
min
max
Units
Typ.
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
Pin 2 to 1
5
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IZ=1mA
Pin2 to 1
6.3
7.1
V
6.7
Reverse Leakage Current
IR(max)
@VRWM
0.9
uA
Forward Voltage
VF(max)
IF=15mA
1.15
V
Clamping Voltage
VC
IPP=1A tp=8/20us
IPP=17A tp=8/20us
9
18
V
Peak Pulse Current
IPP
tp=8/20us
17
A
Junction Capacitance
C I/O
Pin capacitance to
GND.Vdc=0V,f=1MHZ
100
pf
70
E1509F2A-STD-FW-008
Futurewafer Technology co., Ltd.,
FESD05VM
High Power ESD Protection
Electrical Characteristics
Electrical Characteristics T=(25°C)


同様の部品番号 - FM05VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FM05VL FUTUREWAFER-FM05VL Datasheet
509Kb / 5P
   Extra Low Capacitance ESD Protection
FM05VL-0.4PF FUTUREWAFER-FM05VL-0.4PF Datasheet
509Kb / 5P
   Extra Low Capacitance ESD Protection
More results

同様の説明 - FM05VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FESD05VM-70PF FUTUREWAFER-FESD05VM-70PF Datasheet
495Kb / 5P
   High Power ESD Protection
FESD05HD-40PF FUTUREWAFER-FESD05HD-40PF Datasheet
767Kb / 4P
   High Power Small Package ESD Protection
FESD05HD FUTUREWAFER-FESD05HD Datasheet
767Kb / 4P
   High Power Small Package ESD Protection
logo
Semtech Corporation
UCLAMP3381P SEMTECH-UCLAMP3381P Datasheet
522Kb / 5P
   High Power UClamp 3.3V ESD & Surge Protection
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FESD5VB FUTUREWAFER-FESD5VB Datasheet
826Kb / 3P
   High Current ESD Protection
FM05D5G-30PF FUTUREWAFER-FM05D5G-30PF Datasheet
509Kb / 3P
   High watts ESD Protection
FHC2421D FUTUREWAFER-FHC2421D Datasheet
931Kb / 7P
   High Current ESD Protection
13-DEC-2021 V 2.0
FESD5VM FUTUREWAFER-FESD5VM Datasheet
918Kb / 3P
   High Current ESD Protection
FESD05VBL FUTUREWAFER-FESD05VBL Datasheet
1Mb / 8P
   High Current For ESD Protection
13-DEC-2021 V 2.0
logo
Pan Jit International I...
PJE24VM5FN2 PANJIT-PJE24VM5FN2 Datasheet
220Kb / 6P
   ESD Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com