データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST02-75F1 データシート(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

部品番号 ST02-75F1
部品情報  Power Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
ホームページ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02-75F1 データシート(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02-75F1 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-75F1 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-75F1 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-75F1 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
60 65 70 75 80 85 90 95 100
せん頭サージ逆電流−クランピング電圧
IRSM vs VCL
0.1
10
0.001
0.01
Clamping Voltage VCL〔V〕
Tl=25℃
10/1000μs
TYP
−25
−50
0 25 50 75 100 125
175
150
VBR-Tj特性
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
80
60
100
70
90
50
Junction Temperature Tj〔℃〕
TYP
Pulse test
I=1mA
25
75
50
100 125
175
150
-Tj特性
Reverse Current vs Junction Temperature
100
1000
100000
10000
10
TYP
Pulse test
VR=61V
Junction Temperature Tj〔℃〕
せん頭サージ逆電流耐量
Peak Surge Reverse Current
0.01
0.1
10
0.1
TYP
exponential wave
10
100
Pulse Width tp〔ms〕
IRSM
IRSM/2
tp
0
TYP
Tl=25℃
OSC=20mV
VR=61V
100
10
接合容量
Junction Capacitance
11000
100
10
Frequency f〔kHz〕
TYP
Tl=25℃
OSC=20mV
f =1000kHz
100
200
10
接合容量
Junction Capacitance
0.1
10
61
Reverse Voltage VR〔V〕
過渡熱抵抗
Transient Thermal Resistance
10
500
100
0.001
0.01
0.1
Time t〔s〕
θj
θjll
θjl
θja
θja
θja
On glass-epoxy substrate : t=1mm
Soldering land :2.0×2.0(mm)
Cu layar :35μm
Tl-sensing point
10-5
10-6
10-4 10-3 10-2 10-1 100
102 10
101


同様の部品番号 - ST02-75F1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-100F1 SHINDENGEN-ST02-100F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST02-120F1 SHINDENGEN-ST02-120F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST02-12G1 SHINDENGEN-ST02-12G1 Datasheet
918Kb / 11P
   Transient voltage suppresser
ST02-140F1 SHINDENGEN-ST02-140F1 Datasheet
159Kb / 4P
   Single Zener Diode
ST02-14G1 SHINDENGEN-ST02-14G1 Datasheet
926Kb / 11P
   Transient voltage suppresser
More results

同様の説明 - ST02-75F1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST70-27M SHINDENGEN-ST70-27M_17 Datasheet
218Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1 Datasheet
873Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-43G1 SHINDENGEN-ST02-43G1 Datasheet
800Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-27G1 SHINDENGEN-ST02-27G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-36G1 SHINDENGEN-ST02-36G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST03-68F1 SHINDENGEN-ST03-68F1 Datasheet
692Kb / 1P
   Power zener Diode
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1 Datasheet
701Kb / 1P
   Power zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com