データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

320520231 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号. 320520231
部品情報  Induktive Sensoren
ダウンロード  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo 

320520231 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
DW-AD-63#-M8
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 520 228
DW-AD-631-M8
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 229
DW-AD-632-M8
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 230
DW-AD-633-M8
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 231
DW-AD-634-M8
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 224
DW-AS-631-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 225
DW-AS-632-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
320 520 226
DW-AS-633-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 520 227
DW-AS-634-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
630M8_IC.indd / page 2-3 / rev. 1 / 16.01.14/ MDM
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,4
aluminium
0,45
laiton
0,5
acier INOX V2A
0,75
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-AS-63#-M8-001
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
suppor
support
10
15


Html ページ

1  2 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn