データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

320520218 データシート(PDF) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 320520218
部品情報  Induktive Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520218 データシート(HTML) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520218 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520218 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520218 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Einbau / Montage / Installation:
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 168
DW-AS-621-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
13 g
320 520 169
DW-AS-622-M8-001
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
13 g
320 520 170
DW-AS-623-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
13 g
320 520 171
DW-AS-624-M8-001
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
13 g
320 620 028
DW-AS-621-M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
19 g
320 620 029
DW-AS-622-M8
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
19 g
320 620 030
DW-AS-623-M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
19 g
320 620 031
DW-AS-624-M8
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
19 g
320 920 277
DW-AS-623-M8-193
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
24.5 g
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW-AS-62#-M8-001
DW-AS-62#-M8
DW-AS-623-M8-193
Ax-62x-M8-xxx_IC.indd / page 3 / rev.3 / 23.03.17 - MDM
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich-
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
aktive Fläche
face sensible
sensing face
12
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
Träger
support
support
6
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,3
aluminium
0,3
laiton
0,45
acier INOX V2A
0,7
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A


同様の部品番号 - 320520218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
More results

同様の説明 - 320520218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com