データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

320520218 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 320520218
部品情報  Induktive Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520218 データシート(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520218 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520218 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520218 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Einbau / Montage / Installation:
Ax-62x-M8-xxx_IC.indd / page 1-2 / rev.3 / 23.03.17 - MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 164
DW-AD-621-M8
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41,5 g
320 520 165
DW-AD-622-M8
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41,5 g
320 520 166
DW-AD-623-M8
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
41,5 g
320 520 167
DW-AD-624-M8
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
41,5 g
320 520 188
DW-AD-621-M8-290
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
41,5 g
320 520 181
DW-AD-622-M8-290
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
41,5 g
320 520 184
DW-AD-623-M8-290
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
41,5 g
320 520 185
DW-AD-624-M8-290
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
41,5 g
320 520 174
DW-AD-621-M8-177
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
55,0 g
320 520 175
DW-AD-622-M8-177
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
55,0 g
320 520 172
DW-AD-623-M8-177
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
55,0 g
320 520 176
DW-AD-624-M8-177
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
55,0 g
320 520 218
DW-AV-623-M8-276
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker / con. / con. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
28 g
320 520 222
DW-AV-623-M8-282
PNP
Pigtail: L = 0,5 m PUR + Stecker / con. / con. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
32 g
320 520 432
DW-AV-621 M8-236
NPN
Pigtail: L = 0,2 m PVC + Stecker / con. / con. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
28 g
320 520 221
DW-AV-623-M8-236
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PVC + Stecker / con. / con. S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
28 g
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,3
aluminium
0,3
laiton
0,45
acier INOX V2A
0,7
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-AD-62#-M8
DW-AD-62#-M8-290
DW-AD-62#-M8-177
aktive Fläche
face sensible
sensing face
12
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
Träger
support
support
6
DW-AV-62#-M8-276
DW-AV-62#-M8-282
DW-AV-62#-M8-236
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein
könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant
un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des
machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equip-
ment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and
machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.


同様の部品番号 - 320520218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520218 CONTRINEX-320520218 Datasheet
232Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
More results

同様の説明 - 320520218

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com