データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

320520320 データシート(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

部品番号 320520320
部品情報  Induktive Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
ホームページ  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520320 データシート(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520320 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520320 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520320 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
data sheet
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces
détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison.
These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 157
DW­AD­621­M8­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O
tbd
320 920 168
DW­AD­622­M8­120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 920 190
DW­AD­623­M8­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 920 204
DW­AD­624­M8­120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 920 159
DW­AD­621­M8­220
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 920 169
DW­AD­622­M8­220
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 920 192
DW­AD­623­M8­220
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 920 205
DW­AD­624­M8­220
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 520 250
DW­AD­621­M8­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 251
DW­AD­622­M8­121
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 252
DW­AD­623­M8­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 253
DW­AD­624­M8­121
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 270
DW­AD­621­M8­221
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 271
DW­AD­622­M8­221
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 272
DW­AD­623­M8­221
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
40,2 g
320 520 273
DW­AD­624­M8­221
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
40,2 g
320 520 318
DW­AD­621­M8­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 520 319
DW­AD­622­M8­122
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 520 320
DW­AD­623­M8­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 520 321
DW­AD­624­M8­122
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 520 350
DW­AD­621­M8­223
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 520 351
DW­AD­622­M8­223
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
320 520 352
DW­AD­623­M8­223
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
tbd
320 520 353
DW­AD­624­M8­223
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
tbd
Einbau / Montage / Installation:
DW-AD-62#-M8-120
DW-AD-62#-M8-220
DW-AD-62#-M8-121
DW-AD-62#-M8-221
DW-AD-62#-M8-122
DW-AD-62#-M8-223
620­M8­120_IC.indd / pages 2­3/ rev. 3 / 11.01.17 ­ CB­MDM
aktive Fläche
face sensible
sensing face
12
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free zone
Träger
support
support
6
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,3
aluminium
0,3
laiton
0,45
acier INOX V2A
0,7
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A


同様の部品番号 - 320520320

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
320520320 CONTRINEX-320520320 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520320 CONTRINEX-320520320 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520320 CONTRINEX-320520320 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520320 CONTRINEX-320520320 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520320 CONTRINEX-320520320 Datasheet
228Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

同様の説明 - 320520320

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com