データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMUR1060F データシート(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

部品番号 SMUR1060F
部品情報  Ultrafast Recovery Planar Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
ホームページ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SMUR1060F データシート(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  SMUR1060F Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SMUR1060F Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SMUR1060F Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics SMUR1060F Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
 
SMUR1060(F)
Ultrafast Recovery Planar Diode
Reverse Voltage 600 Volts Forward Current 10 Amperes
www.goodark.com                             2 / 4 
                       2013.12REV.A  
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
      0.8V   1.6V   2.4V   3.2V    4V 


同様の部品番号 - SMUR1060F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
SMURD560S GOOD-ARK-SMURD560S Datasheet
391Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP1040 GOOD-ARK-SMURP1040 Datasheet
407Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP1060 GOOD-ARK-SMURP1060 Datasheet
403Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP460 GOOD-ARK-SMURP460 Datasheet
427Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP560 GOOD-ARK-SMURP560 Datasheet
425Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
More results

同様の説明 - SMUR1060F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GOOD-ARK Electronics
MUR1040F GOOD-ARK-MUR1040F Datasheet
389Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MUR8120F GOOD-ARK-MUR8120F Datasheet
429Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MURD520 GOOD-ARK-MURD520 Datasheet
354Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MUR840F GOOD-ARK-MUR840F Datasheet
649Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MUR880F GOOD-ARK-MUR880F Datasheet
391Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MUR1020F GOOD-ARK-MUR1020F Datasheet
395Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MURB1640CT GOOD-ARK-MURB1640CT Datasheet
391Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
MURD1040 GOOD-ARK-MURD1040 Datasheet
566Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURD560S GOOD-ARK-SMURD560S Datasheet
391Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP560 GOOD-ARK-SMURP560 Datasheet
425Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
SMURP1040 GOOD-ARK-SMURP1040 Datasheet
407Kb / 4P
   Ultrafast Recovery Planar Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com